Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KC2463 Datasheet(PDF) 3 Page - KCSEMITECH CO., Ltd

Part # KC2463
Description  Servo control IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KCS [KCSEMITECH CO., Ltd]
Direct Link  https://www.kcsemitech.com
Logo KCS - KCSEMITECH CO., Ltd

KC2463 Datasheet(HTML) 3 Page - KCSEMITECH CO., Ltd

  KC2463 Datasheet HTML 1Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 2Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 3Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 4Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 5Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 6Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 7Page - KCSEMITECH CO., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
深 圳 宽 诚 集 成 电 路 技 术 有 限 公 司
KC2463 产品说明书
Tel:0755-29580531
Fax:0755-33902231
Website:www.kcsemitech.com
3
绝对参数值(除非另外说明,Ta=25℃,VCC=5V)
电特性(除非其它说明,Ta=25℃,VCC=5V)
符号
参数说明
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
电源电压
2.8
5.0
7.5
V
Icc
电源电流
输出关断时
-
5.0
10.0
mA
输出打开时
-
6.0
11.0
符号
参数说明
条件
参数值
单位
Vcc
电源电压
9.0
V
IO
输出电流
OUT1 to OUT4
40
mA
Pd
功率消耗
300
mW
Kθ
热耗随温度的变化率
Ta≥25°C
-3.0
mW/℃
Topr
工作温度
-20 ~ +78
℃
Tstg
储存温度
-40 ~ +125
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com