Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

OA2000 Datasheet(PDF) 4 Page - MRV Communications, Inc.

Part # OA2000
Description  Optical Access 2000 (OA2000)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MRV [MRV Communications, Inc.]
Direct Link  http://www.mrv.com
Logo MRV - MRV Communications, Inc.

OA2000 Datasheet(HTML) 4 Page - MRV Communications, Inc.

  OA2000 Datasheet HTML 1Page - MRV Communications, Inc. OA2000 Datasheet HTML 2Page - MRV Communications, Inc. OA2000 Datasheet HTML 3Page - MRV Communications, Inc. OA2000 Datasheet HTML 4Page - MRV Communications, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
��� ����� ����� ����
����� �������� ���
����������� �� �����
������������
������������
��� ����� ����� ����
��� ������ ���
���������� �� �����
������������
������������
��� ���������������
��������� ���� ����������
���������������� ��
����� �������������������
�������
���� ���� ���������
���� ���� ������������
��� ��� ���� ���� �� ������� ���������� ��� ������ ���������� ����� �������� ��� ��� ������� ��� ������ �� ������������
������ ������ �� �� ������������� �� ���� �� ��� �����������
��� ����������� ��������� ����������� ��� ��������������� ������� �� ��� �������� ������ ��� ����� ���� ����������� �������� �� �� �������� �� ��������� �������� ��� �������� �� ������������
������� �� ��� ����������� ��� �� �������������� �� ������� ��� ��� ������������� ������ ������� ��� �������������� ��� ���� ������������ ��� �������������� ��� ��� ��� ��������������
���� ��� ���������� �� ��� ��������������� ���� ����� ���������� ��� ��� �������� �� ����� ���������� ��������
MRV-OA2000
Rev.1 08-05
OA2000
Single Fiber Ethernet Aggregator. L2/4 with QoS WDM Bidirectional fiber aggregator switch.
24 Fast Ethernet WDM Bi-Directional (single) fiber ports with 2 Combo GE (RJ-45/SFP) uplinks.TCC TS1000 for subscriber port
monitoring (without IP built in.
OA201
Optical Network Termination (ONT). Fast Ethernet standalone Media Converter with Bi-Directional WDM (single) Fiber port.TCC
TS1000 for remote subscriber port monitoring (without IP) built in.
Copyright ©2005 MRV Communications, Inc. All Rights Reserved.
OA201 - Key Features
• One 10/100BASE-TX RJ-45 port
• One 100BASE-FX WDM Bi-directional Single Fiber Port with
SC Connector
• LED Indication of Power on/off, Optical Link on/off, Loop Back
Testing, UTP Link on/off, UTP Port Activity, UTP Bit Rates, UTP Full/Half
Duplex
• Programmable Maximum Ethernet Frame Length from 1518 to 1536
bytes
• Denying/Allowing Forwarding MAC Address
• 2K MAC Address Table with 4 Layer Hashing Table for Automatic MAC
Address Learning
• Optional Link Pass Through Function
• Optional Pause Frame By-Pass Function
• Auto Negotiation
• 802.3x Flow Control
IEEE Standards Compliance
• IEEE 802.1Q VLAN
• IEEE 802.3 Ethernet
• IEEE 802.3u Fast Ethernet
• IEEE 802.3x Flow Control
• IEEE 802.3ac VLAN Tagging
Electrical Interface
• Standard : 10BASE-T/100BASE-TX
• Cable : Category 5 UTP prefer
• Connector : RJ-45
General Description
• Dimension : 35(H) X 110(W) X 180(D) mm
• Weight : 250g
• Power Consumption : 3 W maximum
• Power Supply : 1A at +12VDC (External power adapter accepting 50/
60Hz 100-120V AC is included.)
• Operating Temperature : 0C ~ 40C
• Storage Temperature : -20C ~ 70C
• Tolerate Humidity : 10 ~ 90% RH (Non-condensing)
Optical Interface
• Standard : 100BASE - FX
• Cable : 9/125 m meter SM Fiber (ITU-T G.652)
• Connector: Single fiber with SC Connector
• Wavelength :Transmit 1310nm / Receive 1550nm
• Transmitting Power Range : -8 ~ -14 dBm
• Receiving Power Range : -8 ~ -30 dBm
Certification
• CE Mark
• FCC Class B
• VCCI Class B
Remote Maintenance
The MRV OA201 switch Series sets the standard for Network Management
and Maintenance capabilities:
• Loop testing is executed in-service, with no maintenance personnel.
Loop test frames are sent remotely, providing port status reports
directly to the maintenance console.
• Power failure alarms distinguish between cable faults and local power
failures.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com