Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

D471N Datasheet(PDF) 1 Page - eupec GmbH

Part # D471N
Description  Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

D471N Datasheet(HTML) 1 Page - eupec GmbH

  D471N Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH D471N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
N
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode
Datenblatt / Data sheet
D 471N
BIP AC / SM PB, 2003-05-27, Schneider / Keller
1/8
Seite/page
Kenndaten
Elektrische Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values
Periodische Rückwärts-Spitzensperrspannung
repetitive peak reverse voltage
Tvj = -40°C... Tvj max
VRRM
8000
9000
8500 V
V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert
maximum RMS on-state current
IFRMSM
1200 A
Dauergrenzstrom
average on-state current
TC = 100 °C
TC = 60 °C
IFAVM
565
760
A
A
Stoßstrom-Grenzwert
surge current
Tvj = 25 °C, tP = 10 ms
Tvj = Tvj max, tP = 10 ms
IFSM
11000
10000
A
A
Grenzlastintegral
I²t-value
Tvj = 25 °C, tP = 10 ms
Tvj = Tvj max, tP = 10 ms
I²t
605
500
10³ A²s
10³ A²s
Spitzensperrverlustleistung
surge reverse power dissipation
Tvj = 25 °C, tP = 20 µs
Tvj = Tvj max, tP = 20 µs
PRSM
200
220
10³ W
10³ W
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlaßspannung
on-state voltage
Tvj = Tvj max , iF = 1200 A
vF
typ.
max.
3,0
3,2
V
V
Schleusenspannung
threshold voltage
Tvj = Tvj max
V(TO)
typ.
max.
0,96
1,04
V
V
Ersatzwiderstand
slope resistance
Tvj = Tvj max
rT
typ.
max.
1,7
1,8
mΩ
mΩ
A 0,823
B 0,001166
C -0,05184
typ.
D 0,03313
A 0,729
B 0,001105
C -0,03464
Durchlaßkennlinie
200A
≤ iF ≤ 1600A
on-state characteristic
Tvj = Tvj max
max.
D 0,03967
Rückwärts-Sperrstrom
reverse current
Tvj = Tvj max, vR = VRRM
iR
max.
50 mA
prepared by: C. Schneider
date of publication:
21.04.2006
approved by: J. Przybilla
revision:
6
F
F
F
F
i
D
i
Ln
C
i
B
A
v
⋅
+
+
⋅
+
⋅
+
=
)
1
(


Similar Part No. - D471N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
D471N INFINEON-D471N Datasheet
255Kb / 9P
Full blocking capability 50/60Hz over a wide temperature range
2014-04-16 Revision: 8.1
More results

Similar Description - D471N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
D3041N EUPEC-D3041N Datasheet
288Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
logo
Infineon Technologies A...
46DN06 INFINEON-46DN06 Datasheet
183Kb / 7P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2011-02-17 revision:3.0
D650N INFINEON-D650N Datasheet
217Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-19 revision:3.1
D770N INFINEON-D770N Datasheet
217Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-20 revision:3.1
D850N INFINEON-D850N Datasheet
236Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2008-09-15 revision:3.0
D950N INFINEON-D950N Datasheet
217Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2010-01-20 revision:3.1
D1050N INFINEON-D1050N Datasheet
235Kb / 8P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2009-06-16 revision:2
D8407N INFINEON-D8407N Datasheet
186Kb / 7P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2007-10-22 revision:2
38DN06B02 INFINEON-38DN06B02 Datasheet
415Kb / 9P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2020-12-01 Revision: 3.1
65DN06B02 INFINEON-65DN06B02 Datasheet
447Kb / 9P
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode
2020-08-26 Revision: 3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com