Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ACS8515 Datasheet(PDF) 18 Page - Semtech Corporation

Part # ACS8515
Description  Line Card Protection Switch for SONET or SDH Network Elements
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMTECH [Semtech Corporation]
Direct Link  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

ACS8515 Datasheet(HTML) 18 Page - Semtech Corporation

Back Button ACS8515 Datasheet HTML 14Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 15Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 16Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 17Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 18Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 19Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 20Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 21Page - Semtech Corporation ACS8515 Datasheet HTML 22Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 47 page
background image
Revision 2.05/Jan 2001 ã2001 Semtech Corp
www.semtech.com
18
ACS8515 LC/P
ADVANCED COMMUNCIATIONS
FINAL
.r
d
d
A
)
x
e
H
(
e
m
a
N
r
e
t
e
m
a
r
a
Pti
B
a
t
a
D
)
b
s
m
(
7
6
543
2
1
)
b
s
l(
0
8
1y
ti
r
o
ir
p
_
n
o
it
c
e
l
e
s
_
f
e
r
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
9
1
>
2
C
E
S
<
y
ti
r
o
ir
p
_
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
>
1
C
E
S
<
y
ti
r
o
ir
p
_
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
A
1
>
F
F
I
D
2
C
E
S
<
y
ti
r
o
ir
p
_
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
>
F
F
I
D
1
C
E
S
<
y
ti
r
o
ir
p
_
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
B
1
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
C
1
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S>
3
C
E
S
<
y
ti
r
o
ir
p
_
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
D
1
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
E
1
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
2
2y
c
n
e
u
q
e
rf
_
e
c
r
u
o
s
_
f
e
r
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
n
v
i
dk
8
k
c
o
l)
0
:
1
(
>
1
C
E
S
<
d
i
_
t
e
k
c
u
b
)
0
:
3
(
>
1
C
E
S
<
y
c
n
e
u
q
e
rf
_
e
c
r
u
o
s
_
e
c
n
e
r
e
f
e
r
3
2
n
v
i
dk
8
k
c
o
l)
0
:
1
(
>
2
C
E
S
<
d
i
_
t
e
k
c
u
b
)
0
:
3
(
>
2
C
E
S
<
y
c
n
e
u
q
e
rf
_
e
c
r
u
o
s
_
e
c
n
e
r
e
f
e
r
4
2
n
v
i
dk
8
k
c
o
l
d
i
_
t
e
k
c
u
b
)
0
:
1
(
>
F
F
I
D
1
C
E
S
<
)
0
:
3
(
>
F
F
I
D
1
C
E
S
<
y
c
n
e
u
q
e
rf
_
e
c
r
u
o
s
_
e
c
n
e
r
e
f
e
r
5
2
n
v
i
dk
8
k
c
o
l
d
i
_
t
e
k
c
u
b
)
0
:
1
(
>
F
F
I
D
2
C
E
S
<
)
0
:
3
(
>
F
F
I
D
2
C
E
S
<
y
c
n
e
u
q
e
rf
_
e
c
r
u
o
s
_
e
c
n
e
r
e
f
e
r
8
2
n
v
i
dk
8
k
c
o
l)
0
:
1
(
>
3
C
E
S
<
d
i
_
t
e
k
c
u
b
)
0
:
3
(
>
3
C
E
S
<
y
c
n
e
u
q
e
rf
_
e
c
r
u
o
s
_
e
c
n
e
r
e
f
e
r
2
3e
d
o
m
_
g
n
it
a
r
e
p
o
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
e
d
o
m
g
n
it
a
r
e
p
o
d
e
c
r
o
F
3
3n
o
it
c
e
l
e
s
_
f
e
r
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
e
c
r
u
o
s
_
e
c
n
e
r
e
f
e
r
_
t
c
e
l
e
s
_
e
c
r
o
f
4
3e
d
o
m
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
o
t
u
A
l
a
n
r
e
t
x
e
e
l
b
a
n
e
k
2
e
s
a
h
P
m
r
a
l
a
t
u
o
e
m
it
e
l
b
a
n
e
k
c
o
l
C
e
g
d
e
r
e
v
o
d
l
o
H
t
e
s
ff
o
e
l
b
a
n
e
k
2
l
a
n
r
e
t
x
E
e
l
b
a
n
e
c
n
y
S
/
T
E
N
O
S
P
/
I
H
D
S
n
o
i
s
r
e
v
e
r
e
d
o
m
5
33
l
o
rt
n
o
c
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
6
3s
t
u
p
n
i
_
l
a
it
n
e
r
e
ff
i
d
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
F
F
I
D
2
C
E
S
L
C
E
P
F
F
I
D
1
C
E
S
L
C
E
P
8
3e
l
b
a
n
e
_
t
u
p
t
u
o
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
4
0
.
1
1
3
1
O
n
o
z
H
M
T
E
N
O
S
=
1
H
D
S
=
0
1
g
i
D
r
o
f
'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S2
O'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
9
3s
e
i
c
n
e
u
q
e
rf
_
t
u
p
t
u
o
_
1
O
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
1
l
a
ti
g
i
D
A
3t
u
p
t
u
o
_
l
a
it
n
e
r
e
ff
i
d
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
n
o
it
c
e
l
e
s
y
c
n
e
u
q
e
rf
1
O'
0
'
o
t
t
e
S'
0
'
o
t
t
e
S
S
D
V
L
1
O
e
l
b
a
n
e
L
C
E
P
1
O
e
l
b
a
n
e
B
3h
t
d
i
w
d
n
a
b
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
w
/
b
o
t
u
A
h
c
ti
w
s
k
c
o
l
/
q
c
a
h
t
d
i
w
d
n
a
b
n
o
it
s
i
u
q
c
A'
0
'
o
t
t
e
Sh
t
d
i
w
d
n
a
b
d
e
k
c
o
l
/
l
a
m
r
o
N
C
3y
c
n
e
u
q
e
rf
_
l
a
n
i
m
o
n
_
g
f
n
c
)
e
ti
r
w
/
d
a
e
r(
)
0
:
7
(
y
c
n
e
u
q
e
rf
l
a
n
i
m
o
N
D
3
)
8
:
5
1
(
y
c
n
e
u
q
e
rf
l
a
n
i
m
o
N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com