Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WS2910 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

Part # WS2910
Description  WS2910 ?싩뵪遙섆벽佯쪳ED要긷뒯
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WINSEMI [Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.winsemi.com
Logo WINSEMI - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

WS2910 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

  WS2910 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Steady,
Steady,
Steady,
Steady, keep
keep
keep
keep you
you
you
you advance
advance
advance
advance
5/7
WS
WS
WS
WS2910
2910
2910
2910
功能描述
WS2910采用优化设计的开环峰值电流控制模式,
适用于降压LED驱动,这种控制方式可以达到 相当精确的
LED电流控制,且无需高边电流检测以 及任何闭环控制设
计。这款芯片只需极少外围元 件,即可实现LED电流的
PWM调光和线性调光。
RT端所接电阻可以用来调节工作频率(或者关 断时
间)。振荡器一定间隔时间内输出一个脉冲信 号,触发
WS2910内部的RS触发器,打开Gate驱动, 同时LEB开始
工作,阻止由于开启是的电流毛刺引 起的误触发。功率
FET开启后,电感电流开始上升, 外部采样电阻RCS检测
电感电流,并在CS端产生斜 波电压。LEB失效后,CS比
较器将CS端电压与LD 端电压和内部250mV相比较,决定
RS触发器的复 位。当两个比较器,其中之一输出为高时,
RS触发 器被复位,Gate输出为低,直到振荡器将RS置位,
Gate输出为高。假设电感电流纹波为30%,则采样 电阻可
由以下公式得到:
恒定频率峰值电流控制模式存在固有的缺点——
占空比大于50%时,控制电路会产生谐振。为 防止谐振,
可以在采样电流上叠加一斜波,但是斜 坡补偿电路会影
响恒定频率模式的LED电流精度。 但是,恒定关断时间
峰值电流控制模式则不存在这 种问题,可以很容易的工
作在占空比大于50%的情 况下,并能提高输入电压抑制,
使得LED电流不随 输入电压变化而变化。但是,这会导
致变频工作, 且频率范围很大程度上取决于输入和输出
电压变化。XN2910使得这两种工作模式的转换更加简单,
只需改变一个连接端(参考振荡器部分)
。
输入电压调整器
WS2910可直接由VIN端输入电压供电,输入直流电
压范围为8~450V。WS2910的VDD端输出7.5V的恒定电
压,为芯片内部模块供电,还可为控制芯 片所需电阻分压
网络供电。VDD到地必须接一个低 ESR电容,为驱动输出
高频电流提供低阻抗通路。 WS2910还可以工作在VDD所
加电压大于内部 电源电压的情况下,这将关断芯片内部线
性调整 器。但必须说明的是,VDD端所加外部电压必须超
过12V。虽然VIN端的电压上升至450V,但是,实际的最大
供电电压受到IC的功耗的限制。
电流采样
WS2910的CS端入到芯片内部两个比较器的正 相
端,一个比较器的反相端连接内部250mV参考电 压,另一
个比较器的反相端连接LD端。两个比较器 的输出连接或门
的输入,或门的输出连接RS触发器 的复位端,因此,反
相端电压较低的比较器决定Gate 输出关断。比较器的输出
还存在320ns的前沿消隐时 间,防止峰值电流控制模式中
存在的开启电流引起FET误关断。在极度条件下,内部的
前沿消隐可能 不足以滤除开启电流毛刺,这种情况下,需
要在外部采样电阻(RCS)和CS时间增加外部RC滤波。 请
注意,由于此比较器的响应很快(应时间典型值 为80ns),
因此更容易受到噪声信号的触发。版图 的合理布局,最小
化漏感,可以防止这些比较器的 误触发。
振荡器
WS2910的振荡器由RT端所接电阻控制,其振 荡周
期由下面的公式得到:
如果电阻接在RT和地之间,WS2910工作在恒定频 率模
式,上面的公式决定振荡频率;如果电阻接在 RT和Gate
之间,WS2910工作在恒定关断时间模式,上面的公式决
定关断时间。
GATE输出
WS2910的Gate输出用来驱动外部FET。开关频
率≤100kHz时,推荐使用栅电荷小于25nC的FET; 开
关频率>100kHz时,推荐使用栅电荷小于15nC的 FET。
线性调光
线性调光引脚用来控制LED电流,有两种情况 可
能会使用线性调光引脚。
A、一些情况下,使用内部250mV参考电压时, 要
得到LED电流所需要的RCS精确值不太可能找 到。在这
种情况下,VDD端的外部分压接入 LD脚, 得到小于
250mV的电压,此电压与通过RCS得到的 电压一致。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com