Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH4591 Datasheet(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # SFH4591
Description  Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SFH4591 Datasheet(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  SFH4591 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SFH4591 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SFH4591 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SFH4591 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group SFH4591 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Semiconductor Group
1
1998-09-08
Features
q
High pulse power and high radiant flux
Φ
e
q
Very short switching times (10 ns)
q
Low forward voltage and power dissipation
q
Very high long-time stability
q
Available on tape and reel
Applications
q
High data transmission rate up to 100 Mbaud
(IR keyboard, Joystick, Multimedia)
q
Analog and digital Hi-Fi audio and video
signal transmission
q
Low power consumption (battery) equipment
q
Suitable for professional and high-reliability
applications
q
Alarm and safety equipment
q
IR free air transmission
Wesentliche Merkmale
q
Hohe Pulsleistung sowie hoher
Gesamtstrahlungsfluß
Φ
e
q
Sehr kurze Schaltzeiten (10 ns)
q
Geringe Vorwärtsspannung und
Leistungsaufnahme
q
Sehr hohe Langzeitstabilität
q
Gegurtet lieferbar
Anwendungen
q
Schnelle Datenübertragung mit
Übertragungsraten bis 100 Mbaud
(IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
q
Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und Video-
signalübertragung
q
Batteriebetriebene Geräte (geringe Strom-
aufnahme)
q
Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeits-
ansprüchen bzw. erhöhten Anforderungen
q
Alarm- und Sicherungssysteme
q
IR Freiraumübertragung
Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode
High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
SFH 4591
SFH 4592
Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
5.9
5.5
0.6
0.4
7.8
7.5
9.0
8.2
5.7
5.1
29.5
27.5
1.8
1.2
Area not flat
0.6
0.4
Anode
Chip position
GEX06626
Approx. weight 0.2 g
GEX06984
Chip position
Anode
0.4
0.6
Area not flat
1.2
1.8
27
29
4.2
4.8
8.2
9.0
7.5
7.8
0.4
0.6
5.5
5.9
SFH 4591
SFH 4592


Similar Part No. - SFH4591

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4590 SIEMENS-SFH4590 Datasheet
58Kb / 6P
Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
SFH4595 SIEMENS-SFH4595 Datasheet
58Kb / 6P
Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH4591

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH421 SIEMENS-SFH421 Datasheet
53Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH4590 SIEMENS-SFH4590 Datasheet
58Kb / 6P
Schnelle GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode High-Speed GaAlAs Infrared Emitter
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5685 ETC-OPE5685 Datasheet
185Kb / 2P
High Speed GaAlAs Infrared Emitter
OPE5587 ETC-OPE5587 Datasheet
194Kb / 2P
High Speed GaAlAs Infrared Emitter
OPE5585 ETC-OPE5585 Datasheet
194Kb / 2P
High Speed GaAlAs Infrared Emitter
OPE5985 ETC2-OPE5985 Datasheet
198Kb / 2P
High Speed GaAlAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
SFH4000 OSRAM-SFH4000 Datasheet
69Kb / 7P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode High Speed Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5885 ETC2-OPE5885 Datasheet
196Kb / 2P
DHigh Speed GaAlAs Infrared Emitter
OPE5T87 ETC2-OPE5T87 Datasheet
196Kb / 2P
High Speed GaAlAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com