Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 24 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 24 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6421 Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 25 page
background image
24/25
XC6421 シリーズ
マーク① 製品シリーズを表す。
マーク②、③ 出力電圧の組み合わせを登録連番で表す。
例:
マーク④、⑤ 製造ロットを表す。
01~09、0A~0Z、11・・・9Z、A1~A9、AA・・・Z9、ZA~ZZ を繰り返す。
(但し、
G,I,J,O,Q,W は除く。反転文字は使用しない。)
シンボル
品名表記例
R
XC6421******-G
シンボル
②
③
品名表記例
0
1
XC6421**01**-G
●
USP-6C
1
2
3
6
5
4
USP-6C
■マーキング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com