Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ADV7191KST Datasheet(PDF) 2 Page - Analog Devices

Part # ADV7191KST
Description  Video Encoder with Six 10-Bit DACs and Video Encoder with Six DAC Outputs
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADV7191KST Datasheet(HTML) 2 Page - Analog Devices

  ADV7191KST Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADV7191KST Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 69 page
background image
ADV7190/ADV7191
–2–
REV. 0
CONTENTS
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
APPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SIMPLIFIED FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . 1
SPECIFICATIONS
Static Performance 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Static Performance 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dynamic Specification 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dynamic Specification 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Timing Characteristics 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Timing Characteristics 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PACKAGE THERMAL PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . 9
PIN CONFIGURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PIN FUNCTION DESCRIPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DETAILED DESCRIPTION OF FEATURES . . . . . . . . . 11
GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DETAILED FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . 11
DATA PATH DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INTERNAL FILTER RESPONSE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FEATURES: FUNCTIONAL DESCRIPTION . . . . . . . . . 17
BRIGHTNESS DETECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CHROMA/LUMA DELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CLAMP OUTPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CSO, HSO AND VSO OUTPUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
COLOR BAR GENERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
COLOR BURST SIGNAL CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . 17
COLOR CONTROLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CHROMINANCE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UNDERSHOOT LIMITER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DIGITAL NOISE REDUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DOUBLE BUFFERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GAMMA CORRECTION CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . 18
NTSC PEDESTAL CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
POWER-ON
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
REAL-TIME CONTROL, SUBCARRIER RESET,
AND TIMING RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SCH PHASE MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SLEEP MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SQUARE PIXEL MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VERTICAL BLANKING DATA INSERTION AND
BLANK INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
YUV LEVELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
16-BIT INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4
× OVERSAMPLING AND INTERNAL PLL . . . . . . . . . 19
VIDEO TIMING DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RESET SEQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MPU PORT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
REGISTER ACCESSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
REGISTER PROGRAMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MODE REGISTER 0–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TIMING REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SUBCARRIER FREQUENCY AND
PHASE REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CLOSED CAPTIONING REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . 36
NTSC PEDESTAL REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TELETEXT CONTROL REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . 37
CGMS_WSS REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
CONTRAST, U SCALE AND V SCALE REGISTERS . . 38
HUE ADJUST, BRIGHTNESS CONTROL,
SHARPNESS CONTROL REGISTERS . . . . . . . . . . . . 39
GAMMA CORRECTION REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . 42
BRIGHTNESS DETECT REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . 43
OUTPUT CLOCK REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
APPENDIX 1
Board Design and Layout Considerations . . . . . . . . . . . . 44
APPENDIX 2
Closed Captioning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
APPENDIX 3
CGMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
APPENDIX 4
WSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
APPENDIX 5
Teletext Insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
APPENDIX 6
Optional Output Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
APPENDIX 7
DAC Buffering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
APPENDIX 8
Recommended Register Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
APPENDIX 9
NTSC Waveforms (With Pedestal) . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
NTSC Waveforms (Without Pedestal) . . . . . . . . . . . . . . . 57
PAL Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
UV Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Output Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Video Measurement Plots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
APPENDIX 10
Vector Plots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com