Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AM79C978 Datasheet(PDF) 10 Page - Advanced Micro Devices

Part # AM79C978
Description  Single-Chip 1/10 Mbps PCI Home Networking Controller
PDF  261 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM79C978 Datasheet(HTML) 10 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM79C978 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices AM79C978 Datasheet HTML 14Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 261 page
background image
10
Am79C978
BCR7: LED3 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
BCR9: Full-Duplex Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
BCR16: I/O Base Address Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
BCR17: I/O Base Address Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
BCR18: Burst and Bus Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
BCR19: EEPROM Control and Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
BCR20: Software Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
BCR22: PCI Latency Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
BCR23: PCI Subsystem Vendor ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
BCR24: PCI Subsystem ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
BCR25: SRAM Size Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
BCR26: SRAM Boundary Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
BCR27: SRAM Interface Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
BCR28: Expansion Bus Port Address Lower (Used for Flash/EPROM and SRAM Accesses) . . . .166
BCR29: Expansion Port Address Upper (Used for Flash/EPROM Accesses). . . . . . . . . . . . . . . . .167
BCR30: Expansion Bus Data Port Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
BCR31: Software Timer Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
BCR32: PHY Control and Status Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
BCR33: PHY Address Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
BCR34: PHY Management Data Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
BCR35: PCI Vendor ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
BCR36: PCI Power Management Capabilities (PMC) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
BCR37: PCI DATA Register 0 (DATA0) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
BCR38: PCI DATA Register 1 (DATA1) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
BCR39: PCI DATA Register 2 (DATA2) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
BCR40: PCI DATA Register 3 (DATA3) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
BCR41: PCI DATA Register 4 (DATA4) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
BCR42: PCI DATA Register 5 (DATA5) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
BCR43: PCI DATA Register 6 (DATA6) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
BCR44: PCI DATA Register 7 (DATA7) Alias Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
BCR45: OnNow Pattern Matching Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
BCR46: OnNow Pattern Matching Register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
BCR47: OnNow Pattern Matching Register 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
BCR48: LED4 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
BCR49: PHY Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
BCR50-BCR55: Reserved Locations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
1 Mbps HomePNA PHY Internal Registers 179
HPR0: HomePNA PHY MII Control (Register 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
HPR1: HomePNA PHY MII Status
(Register 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
HPR2 and HPR3: HomePNA PHY MII PHY ID (Registers 2 and 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
HPR4-HPR7: HomePNA PHY Auto-Negotiation (Registers 4 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Reserved Registers: HPR8 - HPR15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
HPR16: HomePNA PHY Control (Register 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
HPR17: HomePNA Status Control (Register 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
HPR18 and HPR19: HomePNA PHY TxCOMM (Registers 18 and 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
HPR20 and HPR21: HomePNA PHY RxCOMM (Registers 20 and 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
HPR22: HomePNA PHY AID (Register 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
HPR23: HomePNA PHY Noise Control (Register 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
HPR24: HomePNA PHY Noise Control 2 (Register 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
HPR25: HomePNA PHY Noise Statistics (Register 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
HPR26: HomePNA PHY Event Status (Register 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
HPR27: HomePNA PHY Event Status (Register 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
HPR28: HomePNA PHY ISBI Control (Register 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
HPR29: HomePNA PHY TX Control (Register 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
HPR30: 1 Mbps HomePNA PHY Drive Level Control Test Register (Register 30) . . . . . . . . . . . . .187
HPR31: 1 Mbps HomePNA PHY Analog Control Register (Register 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
10BASE-T PHY Management Registers (TBRs) 188
TBR0: 10BASE-T PHY Control Register (Register 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
TBR1: 10BASE-T Status Register (Register 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
TBR2 and TBR3: 10BASE-T PHY Identifier (Registers 2 and 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com