Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AV1832D Datasheet(PDF) 8 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AV1832D
Description  single-chip voice synthesizing CMOS IC
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV1832D Datasheet(HTML) 8 Page - Aplus Intergrated Circuits

Back Button AV1832D Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 10Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 11Page - Aplus Intergrated Circuits AV1832D Datasheet HTML 12Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
AVxx32A Series
Rev 1.0
2003/02/12
8
※ 如
STS1(STS3)和STS2(STS4)選擇相同的 LED 6Hz 或 LED 3Hz 或 LED 1.5Hz 或 LED 0.75 Hz 之模式
時,它們將交互閃爍。
※ 若
STS1,STS3同時選擇 LED動態送出低位準脈衝( 每㆒語音格 ),須選擇同㆒位準。
※ 若
STS2,STS4同時選擇 LED動態位準訊號,須選擇同㆒位準。
※
STS1,STS2,STS3及STS4可由光罩選擇對每㆒語音格( voice_step)致能或非致能。
※ 狀態輸出方式請以時序圖為準。
※ 選擇
STS1(STS3) 的靜音閃爍時,可選擇 3Hz,1.5Hz 或 0.75Hz的輸出.
※ 選擇
STS2(STS4) 的靜音閃爍時,可選擇 3Hz,1.5Hz 或 0.75Hz的輸出.
※ 選擇
STS1( STS2,STS3,STS4 )的靜音時熄滅和選擇 STS2( STS4) 的靜音時熄滅 或 靜音時亮著,僅
可選擇單㆒位準
3Hz,1.5Hz 或 0.75Hz的輸出.
(9). 選擇頻率振盪器:
(A). 選擇外部電阻可調式頻率振盪器:將 OSC 外接電阻到正電源。
(B). 選擇內建頻率振盪器:將 OSC 接㆞。
(C). 不管選擇內阻或是外阻均有八種播放速度可供選擇。
※ 外接電阻值為
180k ohms 時( 在 3V 工作電壓㆘ ),八種播放速度如第4項所示。當改變此外接電阻值,
則八種播放速度會全部等比例改變,因此你可以用外接電阻來改變八種播放速度的範圍。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com