Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AN4200 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN4200
Description  Four-layer demonstration board based on the STA333IS
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4200 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN4200 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN4200 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
Contents
AN4200
2/20
DocID023918 Rev 1
Contents
1
Test conditions and connections of demonstration board . . . . . . . . . . 4
1.1
Power supply signal and interface connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3
Required equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4
Board connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Schematic diagram and PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3
Bill of material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3
APWorkbench settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Test results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Thermal test - VCC = 12.5 V, 1 kHz, load= 8 W (stereo) . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Test conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.2
Test results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Design guidelines for schematic and PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.2
Decoupling capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.3
Snubber network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.4
PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.4.1
Snubber layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.4.2
VCC traces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.4.3
Ground plane and heatsink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6.4.4
Output filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.4.5
VCC filter for high frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com