Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3345 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3345
Description  ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3345 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3345 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 7Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 8Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 9Page - BOWIN ELECTRONIC CO. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
CDT-3345 ---
1
CDT3345
P. 1
四段輸入倒時定時器 IC
■
規 格 說 明
■
特
性
CDT3345 是以可改變光罩式之多種輸出入
變化的專用 Timer IC。
AC/DC 皆適用
AC 僅能使用 50Hz、60Hz
(1) 3 種設定時間觸發方式
(ON/OFF, LEVEL HOLD, ONE SHOT)
(2) 4 個設定時間長度
(3) 3 個輸出方式
(4) 1 個 LED 閃爍
(5) Buzzer 響聲-4Hz, 10 秒
(Bi Bi Bi ., Bi Bi Bi ., …)
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:1.35~5.00VDC
靜態電流 < 5µA
振盪方式:接 振盪電阻 或 AC50/60Hz
4 個時間輸入鍵
(1)可設定:
ON/OFF, Level-Hold,
ONE SHOT(Non-Retrig)
(2)可設定時間:1 分鐘 ~ 24 小時
3 個輸出端
(1). SOURCE, 15mA
(2). SINK
(3). 推 TRIAC
1 個 LED 每 5 秒閃一下:=12mA
CDS 控制端
功能描述 :
1. 可調部份:
(a). 定時器時間範圍由 1 分鐘~60 分鐘(可由 metal option 在做乘 1~32 倍之時間,及調
整外接振盪電阻值,在外接振盪電阻值來判斷 AC50/60 時 OSC 範圍為 30K~34K
才有效,決定計時時間),以上調整以更動一層 mask 為主(metal 層)。
(b). (i).
在接振盪電阻時 LED 在定時器動作時閃爍之週期 :1 秒三次、5 秒一次。
(ii). 在未接振盪電阻時使用狀態下為常亮。
2. 觸動方式 :
(a). Level-Hold - 按住 KEY1 時〝嗶〞一聲,LED 閃一下(4 Hz)開始計時。
- 放開 KEY1 則 IC OFF。
(b). ON/OFF
- 按住 KEY1 時 Bz〝嗶〞一聲,LED 閃一下(4 Hz)開始計時。
- 此間按住 KEY2 時,KEY1 之時間 OFF 掉,而開始 KEY2
計時(〝嗶〞一聲)。
(c).
ONE SHOT - 觸動 KEY1〝嗶〞一聲,LED1 閃一下(4 Hz)開始計時。
- 此間觸動其他 key 無效。
3. Buzzer - 設定時間時〝嗶〞一聲,解除時〝嗶嗶〞二聲,時間到時〝嗶嗶嗶嗶〞四
聲,每秒一次,接振盪電阻時才可使用。
4. 使用 AC 時可推 TRIAC,須接振盪電阻時才可使用。
5. 可接 CDS,CDS 有 Delay 功能。
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
90
年 3 月 21 日


Similar Part No. - CDT3345

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3345-01 BOWIN-CDT3345-01 Datasheet
92Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-02 BOWIN-CDT3345-02 Datasheet
125Kb / 5P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-03 BOWIN-CDT3345-03 Datasheet
131Kb / 6P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-04 BOWIN-CDT3345-04 Datasheet
85Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-05 BOWIN-CDT3345-05 Datasheet
82Kb / 1P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
More results

Similar Description - CDT3345

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3296 BOWIN-CDT3296 Datasheet
121Kb / 5P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-01 BOWIN-CDT3345-01 Datasheet
92Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-02 BOWIN-CDT3345-02 Datasheet
125Kb / 5P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-03 BOWIN-CDT3345-03 Datasheet
131Kb / 6P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-04 BOWIN-CDT3345-04 Datasheet
85Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-05 BOWIN-CDT3345-05 Datasheet
82Kb / 1P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-06 BOWIN-CDT3345-06 Datasheet
83Kb / 1P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-07 BOWIN-CDT3345-07 Datasheet
131Kb / 6P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-09 BOWIN-CDT3345-09 Datasheet
92Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-10 BOWIN-CDT3345-10 Datasheet
85Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com