Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3345 Datasheet(PDF) 3 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3345
Description  ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3345 Datasheet(HTML) 3 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3345 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 7Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 8Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3345 Datasheet HTML 9Page - BOWIN ELECTRONIC CO. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
CDT-3345 ---
3
CDT3345
P. 3
四段輸入倒時定時器 IC
■
電器特性 :
Limit
項 目
符 號
Min
Typ
Max
單 位
條 件
工作電壓
VDD
1.5
3.0
5.0
V
工作電流
Iop
20
50
200
µ
A
無負載
輸出電流(LED)
ILED
15
18
20
mA
@3VDC
輸出電流
IOH
6.0
7.0
8.0
mA
@3VDC
輸出電流
IOL
10
12
15
mA
@3VDC
Rosc 阻值
Rosc
536K
Ω
@3VDC
■
產品型號與規格
1. DC 專用 – 使用於 DC 電池之線路, 使用 Rosc, 可以調快時間
2. AC 專用 – 使用於 AC 電源之線路
不論是否用 ZC 或用 Rosc,
使用 ZC 則時間固定;如果使用 Rosc, 則可以調快時間
CDT-3345-01 (DC 專用)
ON/OFF mode, ON – Bi, OFF – BiBi
LED – 5 秒一閃, 時間到 alarm 10 秒
KEY1
15 分鐘
KEY3
60 分鐘
KEY2
30 分鐘
KEY4
120 分鐘
CDT-3345-02 (DC 專用)
ON/OFF mode, ON – Bi, OFF – BiBi
LED – 5 秒一閃, 時間到 alarm 10 秒
KEY1
3 分鐘
KEY3
15 分鐘
KEY2
5 分鐘
KEY4
30 分鐘
CDT-3345-03 (AC 專用)
Level Hold mode, POWER ON – Bi
LED –5 秒一閃, 時間到沒有 alarm
KEY1
0.5 小時
KEY3
2 小時
KEY2
1 小時
KEY4
4 小時
CDT-3345-04 (DC 專用)
Level Hold mode, POWER ON – Bi
LED –5 秒一閃, 時間到 alarm 10 秒
KEY1
0.5 小時
KEY3
2 小時
KEY2
1 小時
KEY4
4 小時



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com