Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3380 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3380
Description  AC/DC ?덁림?㎩댍IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3380 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3380 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3380 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3380 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3380 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CDT-3380
1
CDT3380
P. 1
AC/DC 燈串控制 IC
■
特
性
工作電壓範圍:2.0V~5.0VDC
四組輸出
AC 線路:正輸出直接推動 SCR
八段功能選擇應用, 使用旋轉接觸開關
DC 線路:負輸出直接推動 LED 或 PNP 電晶體
■
功 能 說 明
利用旋轉開關,接不同輸入鍵即可不同段變化,共有八段,功能如下:
第 一 段 (K1): 自動各種功能連續變化(即 power on 時)
(Combination)
即由第二段到第七段功能自動變化
第 二 段 (K2): 波浪式前進後退自動變化(二種速度變換)
(In Waves)
第 三 段 (K3): 跑馬式自動變化(四種速度變換)
(Sequential)
第 四 段 (K4): 單燈漸明漸暗自動變化(三種速度變換)
(SLO-GLO)
第 五 段 (K5): 跑馬式前進及後退,星星閃爍自動變化
(Chasing/Flash)
第 六 段 (K6): 四燈同時漸明漸暗自動變化(三種速度變換)
(Slow Fade)
第 七 段 (K7): 星星閃爍跑馬式自動變化
(Twinkle/Flash)
第 八 段 (K8): 燈串固定亮不閃
(Steady On)
I 腳位配置圖及說明
OSCO
OSCI
L4
L3
L2
L1
VDD
1
18
2
17
3
16
4
15
5
14
6
13
7
12
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K1
ZC
8
11
K2
TEST
9
10
VSS
CDT3380A
IC 腳數
使用符號
功 能 說 明
1
K3
功能輸入鍵 3
2
K4
功能輸入鍵 4
3
K5
功能輸入鍵 5
4
K6
功能輸入鍵 6
5
K7
功能輸入鍵 7
6
K8
功能輸入鍵 8
7
K1
功能輸入鍵 1
8
K2
功能輸入鍵 2
9
OPT
AC/DC
選擇
9
VSS
電源負極
10
TEST
內部測試用
11
ZC
AC60Hz
輸入
11
D60H
DC60Hz
輸出
12
VDD
電源正極
13
L1
燈串 1 輸出
14
L2
燈串 2 輸出
15
L3
燈串 3 輸出
16
L4
燈串 4 輸出
17
OSCI
振盪輸入
18
OSCO
振盪輸出
1
3
K5
1
2 K4
1
1 K3
1
18 OSCO
1
17
OSCI
1
4
K6
1
5
K7
1
6
K8
1
7
K1
1
8
K2
1
15
L3
1
14
L2
1
13
L1
1
12
VDD
1
11
ZC
1
11
D60H
1
10
Test
1
9
Vss
CDT-3380
1730 X 1750 μM
IC
底座接 VDD
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
91
年 2 月 18 日
1
16
L4
1
9
OPT
OSCO
OSCI
L4
L3
L2
L1
VDD
1
18
2
17
3
16
4
15
5
14
6
13
7
12
D60H+ZC
8
11
CDT3380D
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K1
K2
VSS
TEST
9
10
AC
用
DC
用
+OPT


Similar Part No. - CDT3380

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3311 BOWIN-CDT3311 Datasheet
117Kb / 4P
5 LED 8 餘드뒣?썸렒?턎C
CDT3331 BOWIN-CDT3331 Datasheet
88Kb / 3P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-02 BOWIN-CDT3331-02 Datasheet
84Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-03 BOWIN-CDT3331-03 Datasheet
75Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3380

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3205 BOWIN-CDT3205 Datasheet
109Kb / 4P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-01 BOWIN-CDT3332-01 Datasheet
87Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-06 BOWIN-CDT3332-06 Datasheet
87Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-08 BOWIN-CDT3332-08 Datasheet
90Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-11 BOWIN-CDT3332-11 Datasheet
97Kb / 2P
???LED ?㎩댍IC
CDT3332-12 BOWIN-CDT3332-12 Datasheet
97Kb / 2P
???LED ?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-16 BOWIN-CDT3332-16 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-32 BOWIN-CDT3332-32 Datasheet
118Kb / 4P
???LED 雍멨눣OS ?㎩댍IC
CDT3398 BOWIN-CDT3398 Datasheet
87Kb / 2P
?덁림?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com