Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SE9120 Datasheet(PDF) 4 Page - Seaward Electronics Inc.

Part # SE9120
Description  SE9120??툜?②?溫←쉪訝랺E9020?띶릦鵝욜뵪?꾥뒸?
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Direct Link  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE9120 Datasheet(HTML) 4 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE9120 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2011/09/20
内容如有变动,恕不先行通知
北京思旺电子技术有限公司 • www.seawardinc.com.cn • 第 4 页
最大值
参数
符号
数值
单位
输入电源电压
Vin
8
V
BAT+电压
VBAT+
7
V
BAT-电压
VBAT-
7
V
LF1、LF2 电压
Vlf
7
V
LS1、LS2、LS3、LS4 电压
Vls
7
V
背光灯电流
ILED
20
mA
最高结温
TJ
125
°C
储存温度
TS
-40~125
°C
焊接温度 (焊 10 秒)
260±5
°C
额定值
参数
符号
数值
单位
输入电压
VIN
4.75~6
V
结温
TJ
-20~85
°C
电气特性
VIN = 5V; TJ = 25°C;另有说明除外
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
Vin
输入电源电压
4.75
6
V
Vbar1
LCD bar1检测电压
Vin=5V
3.7
V
Vbar2
LCD bar2检测电压
Vin=5V
3.8
V
Vbar3
LCD bar3检测电压
Vin=5V
3.9
V
Vbar4
LCD bar4检测电压
Vin=5V
4
V
IBL
BL引脚电流
Vin=5V
20
mA
FOSC
震荡频率
Vin=5V
300
Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com