Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SE9120 Datasheet(PDF) 3 Page - Seaward Electronics Inc.

Part # SE9120
Description  SE9120??툜?②?溫←쉪訝랺E9020?띶릦鵝욜뵪?꾥뒸?
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEAWARD [Seaward Electronics Inc.]
Direct Link  http://www.seawardinc.com
Logo SEAWARD - Seaward Electronics Inc.

SE9120 Datasheet(HTML) 3 Page - Seaward Electronics Inc.

  SE9120 Datasheet HTML 1Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 2Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 3Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 4Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 5Page - Seaward Electronics Inc. SE9120 Datasheet HTML 6Page - Seaward Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2011/09/20
内容如有变动,恕不先行通知
北京思旺电子技术有限公司 • www.seawardinc.com.cn • 第 3 页
LCD 的逻辑状态如下表所示。
电池检测
电源状态
电池状态
电池电压 (V)
边框
Bar1
Bar2
Bar3
Bar4
背光灯
电池检测
断电
接入
<3.7
亮
灭
灭
灭
灭
灭
3.7~3.8
亮
亮
灭
灭
灭
灭
3.8~3.9
亮
亮
亮
灭
灭
灭
3.9~4.0
亮
亮
亮
亮
灭
灭
>4.0
亮
亮
亮
亮
亮
灭
上电
未接入
亮
亮
亮
亮
亮
亮
电池充电
接入
<3.7
亮
闪
闪
闪
闪
亮
3.7~3.8
亮
亮
闪
闪
闪
亮
3.8~3.9
亮
亮
亮
闪
闪
亮
3.9~4.0
亮
亮
亮
亮
闪
亮
>4.0
亮
亮
亮
亮
闪
亮
电池充饱
4.2
亮
亮
亮
亮
亮
亮
引脚功能
引脚
引脚功能简介
引脚
引脚功能简介
Vin
输入端。正输入电压,给充电
器提供电源。Vin 的范围为
4.75V~6V,需要旁路一个至少
1uF 的电容。
BSS
输入端。接收来自 SE9020 的电
池状态的信号
GND
输入端。地
BL
输出端。驱动 LCD 的背光灯。
LF1
输出端。LCD 外框驱动 1。
LS1 到 LS4
输出端。LCD 的显示条驱动。点
亮顺序是从 BAR1 到 BAR4。
LF2
输出端。LCD 外框驱动 2。
BAT+/BAT-
输入端。 检测电池充电程度。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com