Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SMP1307 Datasheet(PDF) 4 Page - Alpha Industries

Part # SMP1307
Description  Very Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPHA [Alpha Industries]
Direct Link  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMP1307 Datasheet(HTML) 4 Page - Alpha Industries

  SMP1307 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMP1307 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMP1307 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries SMP1307 Datasheet HTML 4Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
Specifications subject to change without notice. 1/01A
Very Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1307 Series
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SOT-5
0.110 (2.79 mm) MIN.
0.118 (3.00 mm) MAX.
0.014
(0.36 mm)
MIN.
0.020
(0.51 mm)
MAX.
0.102
(2.59 mm)
MIN.
0.118
(3.00 mm)
MAX.
0.060
(1.52 mm)
MIN.
0.069
(1.75 mm)
MAX.
0.037
(0.94 mm) REF.
0.037
(0.94 mm) REF.
12
3
4
5
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.024 (0.61 mm) MAX.
0.134
(3.4 mm)
10˚ MAX.
0.035
(0.89 mm)
MIN.
0.057
(1.49 mm)
MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.006 (0.15 mm) MAX.
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com