Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PLTB450B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # PLTB450B
Description  Blaue Laser Diode 1.6 W in TO56 Bauform
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

PLTB450B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  PLTB450B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH PLTB450B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH PLTB450B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH PLTB450B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH PLTB450B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH PLTB450B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH PLTB450B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Typ
Type
Opt. Ausgangsleistung
Optical Output Power
Pop (W) (Tcase 25°C)
Bestellnummer
Ordering Code
PL TB450B
1.6
Q65111A3513
Grenzwerte
Betrieb außerhalb dieser Bedingungen kann das Bauteil schädigen
Maximum Ratings
Operation outside these conditions may damage the device
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Values
Einheit
Unit
min.
max.
Betriebsstrom (
T
Gehäuse 25°C)
1)
1)
Der Betrieb bei den Grenzwerten reduziert die Lebensdauer. Für Langzeitbetrieb darf eine maximale
Sperrschichttermperatur von 100°C nicht überschritten werden.
Operation at maximum ratings will reduce the life time. For long term operation a maximum junction temperature of
100°C may not be exceeded.
2)
2)
Eine maximale optische Ausgangsleistung von 1.8W darf nicht überschritten werden.
A maximum optical output power of 1.8W may not be exceeded.
Operating Current (
T
Case 25°C)
1) 2)
I
F
1.6
A
Betriebstemperatur1) 2)
Operating Temperature1) 2)
T
Case
- 20
+ 70
C
Lagertemperatur
Storage Temperature
T
stg
- 40
+ 85
C
Sperrstrom
Reverse Current
I
R
20
mA
Löttemperatur max. 10 sec.
Soldering Temperature max. 10 sec.
Tsolder
260
C
Sperrschichttemperatur 1) 2)
Junction temperature 1) 2)
Tj
150
C
2013-06-12
2
PL TB450B - PRELIMINARY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com