Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SSD45N Datasheet(PDF) 27 Page - Laird Tech Smart Technology

Part # SSD45N
Description  Power supply voltage with respect to ground
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Direct Link  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

SSD45N Datasheet(HTML) 27 Page - Laird Tech Smart Technology

Back Button SSD45N Datasheet HTML 22Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 23Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 24Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 25Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 26Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 27Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 28Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 29Page - Laird Tech Smart Technology SSD45N Datasheet HTML 30Page - Laird Tech Smart Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 30 page
background image
SSD45N
Datasheet
Embedded Wireless Solutions Support Center:
http://ews-support.lairdtech.com
www.lairdtech.com/wireless
27
© Copyright 2016 Laird. All Rights Reserved
Americas: +1-800-492-2320
Europe: +44-1628-858-940
Hong Kong: +852 2923 0610
Le présent émetteur radio (IC: XXXXX-XXXXXXXXX) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec
les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour
chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain
maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This device is intended only for OEM integrators under the following conditions:
The antenna must be installed such that 20 cm is maintained between the antenna and users, and
The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.
As long as 2 conditions above are met, further transmitter test will not be required. However, the OEM
integrator is still responsible for testing their end-product for any additional compliance requirements required
with this module installed.
Cet appareil est conçu uniquement pour les intégrateurs OEM dans les conditions suivantes:
L'antenne doit être installée de telle sorte qu'une distance de 20 cm est respectée entre l'antenne et les
utilisateurs, et
Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.
Tant que les 2 conditions ci-dessus sont remplies, des essais supplémentaires sur l'émetteur ne seront pas
nécessaires. Toutefois, l'intégrateur OEM est toujours responsable des essais sur son produit final pour toutes
exigences de conformité supplémentaires requis pour ce module installé.
IMPORTANT NOTE:
In the event that these conditions cannot be met (for example certain laptop configurations or co-
location with another transmitter), then the Canada authorization is no longer considered valid and
the IC ID can not be used on the final product. In these circumstances, the OEM integrator will be
responsible for re-evaluating the end product (including the transmitter) and obtaining a separate
Canada authorization.
NOTE IMPORTANTE:
Dans le cas où ces conditions ne peuvent être satisfaites (par exemple pour certaines configurations
d'ordinateur portable ou de certaines co-localisation avec un autre émetteur), l'autorisation du
Canada n'est plus considéré comme valide et l'ID IC ne peut pas être utilisé sur le produit final. Dans
ces circonstances, l'intégrateur OEM sera chargé de réévaluer le produit final (y compris l'émetteur) et
l'obtention d'une autorisation distincte au Canada.
End Product Labeling
This transmitter module is authorized only for use in device where the antenna may be installed such that 20 cm
may be maintained between the antenna and users. The final end product must be labeled in a visible area with
the following: “Contains IC: 3147A-SSD45N”.
Plaque signalétique du produit final
Ce module émetteur est autorisé uniquement pour une utilisation dans un dispositif où l'antenne peut être
installée de telle sorte qu'une distance de 20cm peut être maintenue entre l'antenne et les utilisateurs. Le



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com