Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD29028 Datasheet(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD29028
Description  Dual CCD Drivers
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD29028 Datasheet(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  HD29028 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD29028 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
HD29026A/29027/29028
2
ピン配置
(Top view)
1
2
3
4
NC
2A
GND
5
6
7
8 NC
1Y
2Y
1A
V
CC
製品ラインアップ
製品名
電源電圧
パッケージ
HD29026AP
12 V
300 mil 8
ピン プラスチック DIP (DP-8)
HD29026AFP
225 mil 8
ピン プラスチック SOP (FP-8D)
HD29027P
6 V
300 mil 8
ピン プラスチック DIP (DP-8)
HD29027FP
225 mil 8
ピン プラスチック SOP (DP-8D)
HD29028P
12 V
300 mil 8
ピン プラスチック DIP (DP-8)
HD29028FP
225 mil 8
ピン プラスチック SOP (DP-8D)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com