| Electronic Components Datasheet Search |
|
PCI01 Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCI01 Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
22 / 34 page ![]() grifo® ITALIAN TECHNOLOGY Pagina 16 PCI 01 Rel. 3.00 DESCRIZIONE HARDWARE DESCRIZIONE HARDWARE In questo capitolo ci occuperemo di fornire tutte le informazioni relative all'utilizzo della scheda PCI 01, dal punto di vista hardware. Tra queste si trovano le informazioni riguardanti il mappaggio della scheda in I/O e l'indirizzamento delle varie periferiche di bordo. MAPPAGGIO DELLA SCHEDA La scheda PCI 01 occupa uno spazio d’indirizzamento in I/O di soli 4 bytes consecutivi (oppure 2 word nel caso di gestione con BUS dati a 16 bits), che possono essere allocati a partire da un indirizzo di base diverso a seconda di come viene mappata la scheda. Questa prerogativa consente di poter utilizzare più schede PCI 01 sullo stesso ABACO® BUS, oppure di montare la scheda su di un BUS in cui sono presenti altri moduli periferici ottenendo così una struttura espandibile senza difficoltà e senza alcuna modifica al software già realizzato. L’indirizzo di mappaggio é definibile tramite l’apposita circuiteria di interfaccia al BUS presente sulla scheda stessa; questa utilizza il dip switch ad 8 vie, denominato DIP1, da cui preleva lo stesso indirizzo di mappaggio impostato dall’utente. Di seguito viene riportata la corrispondenza dei jumpers e le modalità di gestione dello spazio di indirizzamento. DIP1.1 -> Vedere il paragrafo “JUMPERS” DIP1.2 -> Indifferente Dati 8 bits (DIP1.1 in ON) Indirizzo A1, deve essere sempre ON Dati 16 bits (DIP1.1 in OFF) DIP1.3 -> Indirizzo A2 DIP1.4 -> Indirizzo A3 DIP1.5 -> Indirizzo A4 DIP1.6 -> Indirizzo A5 DIP1.7 -> Indirizzo A6 DIP1.8 -> Indirizzo A7 Tali dip switches sono collegati in logica negata, quindi se posto in ON genera uno zero logico, mentre se posto in OFF genera un uno logico. Quando la scheda é configurata per la gestione con un BUS dati a 16 bit, il DIP1.2 deve necessariamente essere in posizione ON, quindi sarà possibile mappare la PCI 01 solo a partire dagli indirizzi aventi A1 = 0. N.B. In fase di impostazione dell’indirizzo di mappaggio delle schede, fare attenzione a non allocare più schede agli stessi indirizzi (considerare per questo indirizzo di mappaggio anche il numero di byte occupati). Nel caso questa condizione non venga rispettata si viene a creare una conflittualità sul BUS che pregiudica il funzionamento di tutto il sistema e delle stesse schede. |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |