Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PCI01 Datasheet(PDF) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PCI01
Description  Periphelar Coupled Input NPN
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PCI01 Datasheet(HTML) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PCI01 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 34 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 21
PCI 01
Rel. 3.00
SCHEDE ESTERNE
SCHEDE ESTERNE
La scheda PCI 01 ha possibilità di accettare come unità master di controllo, tutte le schede di CPU
del carteggio grifo® (serie GPC®), aumentando così la sua notevole versatilità.
Per quel che rigurda il collegamento ai connettori bi bordo, sono inoltre disponibili una serie di
moduli che rendono più agevoli queste operazioni.
A titolo di esempio viene riportato di seguito una breve descrizione di alcune di queste schede.
MB3 01-MB4 01-MB8 01
Mother Board 3, 4, 8 slots
Motherboard con 3, 4 od 8 slots del BUS industriale ABACO®; passo 4 TE; connettori normalizzati
di alimentazione; LEDs per feed-back visivo delle alimentazioni; foratura per aggancio ai rack.
SPB 04-SPB 08
Switch Power BUS 4-8 slots
Motherboard con 4-8 slots del BUS industriale ABACO®; passo 4 TE; connettori normalizzati di
alimentazione; resistenze di terminazione; connettore corpo F per alimentatore SPC xxx; foratura
per aggancio ai rack.
ABB 03
ABACO® Block BUS 3 slots
Mother-board ABACO® da 3 slots; passo 4 TE; guidaschede; connettori normalizzati di alimentazione;
tasto di reset; LEDs per alimentazioni; interfaccia ABACO® I/O BUS. Attacco rapido per guide
Ω.
ABB 05
ABACO® Block BUS 5 slots
Mother board ABACO® da 5 slots; passo 4 TE; guidaschede; connettori normalizzati di alimentazione;
tasto di reset; LEDs per alimentazioni; interfaccia ABACO® I/O BUS; sezione alimentatrice per
+5 Vdc; sezione alimentatrice per +V Opto; sezioni alimentatrici galvanicamente isolate; tre tipi di
alimentazione: da rete, bassa tensione o stabilizzata. Attacco rapido per guide
Ω.
SBP 02
Switch BLOCK Power 2,5A
Alimentatore switching a basso costo in grado di fornire una tensione fino a +24 Vdc con carico di
2,5 A; ingresso 12
÷24 Vac; connettori a morsettiera a rapida estrazione. Attacco rapido per guide Ω.
SPC 03.5S
Switch Power Card +5 Vdc
Alimentatore switching in formato Europa in grado di fornire una tensione di +5 Vdc con carico di
4 A; ingresso 12
÷24 Vac; power-failure; ingresso per batteria di back-up; connettore standard per
mother board SPB 0x.
SPC 512
Switch Power Card +5 Vdc +12 Vdc
Alimentatore switching in formato Europa in grado di fornire le tensione di +5 Vdc 5A e +12 Vdc
2,5 A; ingresso 12
÷24 Vac; power-failure; ingresso per batteria di back-up; connettore standard per
mother board SPB 0x.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com