Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EC4512 Datasheet(PDF) 2 Page - E-CMOS Corporation

Part # EC4512
Description  Dummy Load for LED Bulb with Triac.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  E-CMOS [E-CMOS Corporation]
Direct Link  http://www.ecmos.com.tw/
Logo E-CMOS - E-CMOS Corporation

EC4512 Datasheet(HTML) 2 Page - E-CMOS Corporation

  EC4512 Datasheet HTML 1Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 2Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 3Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 4Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 5Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 6Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 7Page - E-CMOS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
EC4512
Dummy Load for LED Bulb with Triac.
E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw)
Page 2 of 7
4G28N Rev. F001
Ordering Information
Part No.
Package Type
Marking Information
Remark
EC4512NNB3R
SOT23-6L
4512
LLLL
LLLLL:Lot No
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TA = 25°C unless otherwise specified
Functional Description
Triac 在做調光器會有兩個潛在問題點,這兩個問題點其中一是 Triac 在調光器中是扮演開關角色, 而 Triac 是一
個非理想的開關,所謂非理想是在 Triac 導通與關閉( On and Off )時所呈現是低電阻與高電阻,所以 Traic 在關
(Off)情況下是有漏電流的。另外一個問題點是 Triac 被觸發導通後流過 Triac 必須大於 Hold Current, 如果流過
Triac 的電流小於 Hold Current,此時 Triac 就會自動關閉呈現高電阻。 傳統
’白幟燈’使用 Triac 元件當做調光器
並會不發生閃爍或斷續明滅主要是因為白幟燈的電阻特性化解了 Triac 這兩個問題點. 對於使用 LED 做的燈泡因
為會在若干時間的間隔呈現高電阻與工作電流低, 所以用 LED 燈泡取代裝有傳統裝有 Triac 調光器的白幟燈做
調光時就會發生閃爍或斷續明滅。
針對 Triac 調光器的兩個潛在問題提出一個解決之道,那就是加上一個假負載(Dummy Load)與 LED 燈泡形成
並連來消除用 Trica 調光器對 LED 燈泡調光時發生閃爍或斷續明滅的情況.
Fig-1
Parameter
Symbol
Min
Typ.
Max
Unit
Input Resistor
Ri
6.46
6.8
7.14
kΩ
Zener Current
IZ
2
25
35
mA
Sink Current
ISINK
40
45
mA
Output Resistor
RO
4.3
7.2
10.1
kΩ
Charge Current
ICHG
36
40
47
uA
Zener Voltage
VZ
10
11.5
13
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com