Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EC4512 Datasheet(PDF) 4 Page - E-CMOS Corporation

Part # EC4512
Description  Dummy Load for LED Bulb with Triac.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  E-CMOS [E-CMOS Corporation]
Direct Link  http://www.ecmos.com.tw/
Logo E-CMOS - E-CMOS Corporation

EC4512 Datasheet(HTML) 4 Page - E-CMOS Corporation

  EC4512 Datasheet HTML 1Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 2Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 3Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 4Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 5Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 6Page - E-CMOS Corporation EC4512 Datasheet HTML 7Page - E-CMOS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
EC4512
Dummy Load for LED Bulb with Triac.
E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw)
Page 4 of 7
4G28N Rev. F001
Fig-4 10K Resistance Load
LED 燈泡使用在 60Hz 電源每個半週都有一個時段
(Δt)都會呈現高電阻, 如果比較 Traic 調光器與 LED 燈兩者的
高電阻區的電阻大小,LED 燈的高電阻區的電阻值要比 Traic 調光器的高電阻區的電阻值大很多,所以將 LED
燈泡裝在有 Triac 調光器上而調光器 Triac 在小導通角時會讓 LED 燈內的驅動電路誤判 60Hz 電源電壓已到達啟
動點亮 LED 電壓, 因此就啟動點亮 LED,當 LED 電亮後 LED 燈泡立即變成低電阻, 此時就讓 60Hz 電源電壓
降低,當 60Hz 電源電壓降低後驅動電路就關閉 LED, 驅動電路關閉 LED 後燈又呈現高電阻, 重複先前動作亮
滅亮滅
…, 這就是 LED 燈裝在有 Traic 調光器上會發生閃爍或斷續明滅原因之一,另外一個原因是小功率的 LED
燈泡在 Fig -3 Triac 導通區, 因工作電流較小而無法 Triac 滿足 Triac 的 Hold Current 而造成 Triac 在開關開關
(On off On off) …., Dummy Load 的觀念是在 Triac 的高電阻區提供一個較低的電阻並連到 LED 燈泡使 LED 燈內
驅動電路不會誤判 60Hz 電源電壓值, 當調光器 Triac 在低電阻區時關掉 Dummy Load 在 LED 燈並聯的電阻作
用, 另外在 Triac 在低電阻區一段時間提供一輔導負載,這樣可以讓流過 Triac 的電流滿足 Hold Current. 參考
Fig-2 橋式整流訊號經 R2 進入 Fig-1 中的兩個 Comparator,兩 Comparator 1&2 輸出至 Logic Gate 檢測出 Triac
的高電阻區與 Zero Cross 兩個訊號, 其中高電阻區訊號去推由 M8、RL1、RL2 組成的輸出電路, 形成 Dummy
Load 區. 同時間另外一訊號 Zero Cross 訊號去觸發一 Flip Flop 電路去啟動由 40uA Current Source、
Comparator 3、 Switch 的組成的 Timer 電路, 當 Zero Cross 訊號出現就會觸發 Flip Flop, 然後有一 40uA 電流就
會對圖 Fig-2 中 C2 充電, 當 C2 電壓到達 2.8V 時就會有一轉態訊號讓 C2 開使放電至 0V,然後等待下一個
Zero Cross 再次觸發 Flip Flop 重新循環一次, 在 C2=2.8V 到下一個 Zero Cross 訊號來到前有時間
△ t 區間有一
訊號去推動由 M1 組成的另一輸出電路, 在時間
△ t 區間形成 Auxiliary Load 區, △ t 區將增加流過 Triac 的電流.
Fig-2 應用電路中 M1 是結合 Chip(Fig 1)中的 Dummy Load 輸出與 Auxiliary Load 完成整個系統運作。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com