Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

5000 Datasheet(PDF) 5 Page - ASM GmbH

Part # 5000
Description  DATENLOGGER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

5000 Datasheet(HTML) 5 Page - ASM GmbH

  5000 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
Messdaten zum PC übertragen und graphisch darstellen
Wertanzeige mit der Cursor-Funktion
Mit dem A/B-Cursor können Werte an beliebigen Stellen
eines Graphs angezeigt werden. Mit der PC-Software können
Max.-, Min.- und Durchschnittswerte zwischen den A- und
B-Cursormarken berechnet werden.
Verwenden Sie die
5000 (LR) Utility-Software für die Übertragung von
Loggerdaten zu einem PC für weitere Analyse. Die Ergebnisse können
dann vom PC aus problemlos ausgedruckt werden.
Datenanalyse im PC mit der mitglieferten Software
Anzeige von Daten aus den früheren Datenloggermodellen
Die Software kann Daten aus der früheren HIOKI-Datenlogger-
Serie 36XX ebenfalls anzeigen und verarbeiten.
Druckfunktion
•
Graphanzeigen ausdrucken
•
Statistische Daten ausdrucken
Datenverarbeitung
•
Skalierung
•
Leistungsberechnung
•
Energiekostenberechung
•
Betriebsverhältnis-Berechnung
•
Integration
•
Taupunkt-Temperatur
•
Berechungen zwischen den Kanälen
Betriebsumgebung
•
OS:Windows XP (SP2 oder höher)
Windows Vista (SP1 oder höher) / Windows 7
•
CPU : 1GHz oder höher
•
Speicher : 512MB oder höher
•
Schnittstelle : USB
•
Frieier Speicher auf der Festplatte: 30MB oder höher
Einfache und übersichtliche Datenverwaltung
Daten, die vom gleichen Datenlogger zum PC übertragen
wurden, können in einer gemeinsamen Datei zusammengestellt
werden.
frühere Daten
neue Daten
Speichern in 1 Datei
Spezifikazionen der Software "5000(LR) Utility"
Einstellung des
Datenloggers
•
Import/Export der Datenlogger-Einstellungen;
5091(LR) oder 5092-20(LR) wird benötigt
•
Die an jeden
5000(LR)-Datenlogger gesendeten
Einstellungen werden auch im PC gespeichert.
Graphanzeige
•
Graphische Datenanzeige für 16 Kanäle
•
Anzeigefarbe auswählen, Kanäle und Graphen ein-/
ausblenden
•
Graphanzeigen kopieren
•
Satistische Daten anzeigen (Max.-, Min.-, Durchschn.Wert)
•
Skalier-Funktion



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com