Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

5000 Datasheet(PDF) 8 Page - ASM GmbH

Part # 5000
Description  DATENLOGGER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

5000 Datasheet(HTML) 8 Page - ASM GmbH

  5000 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Hinweis: Alle Firmen- und Produktnamen in diesem Datenblatt sind Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen der jeweiligen Firma.
Technische Daten (Produkt- und Genauigkeitsgarantie für 1 Jahr)
Gemeinsame Daten siehe Seite 6.
Abbild
Modell
Stromlogger 5051(LR)
Funktion
für Laststromaufzeichnung 50Hz/60Hz
und Ableitstromaufzeichnung
Messparameter
AC-Strom (2 Kanäle)
Messbereiche
Stromzangen
Mit 9669
:
1000A-Bereich
Mit CT6500
:
50.00A / 500.0A-Bereich
Mit 9695-02
:
5.000A / 50.00A-Bereich
Mit 9675
: 500.0mA / 5.000A-Bereich
Mit 9657-10
: 500.0mA / 5.000A-Bereich
Genauigkeit
±0.5%rdg. ±5dgt. + Genauigkeit des Zangensensors
Wasser- /
Staubbeständigkeit
nicht wasserdicht
Betriebstemperatur
und -Feuchte
-0˚C bis 50˚C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen/Gewicht
ca. 79mmB × 70mmH × 37mmT, 165g
Stromversorgung
LR6 (AA) alkalische Batterien 1,5V × 2
Zubehör
LR6 (AA) alkalische Batterien 1,5V × 2
Bedienungsanleitung ×1, Betriebsanleitung×1
Batterie-
lebensdauer
Fall 1 : ca. 1 Jahr Fall 2: ca. 1 Monat
Fall 1 : 1min. Aufz.intervall, Sparabschaltung, Momentanwert-Aufz.,
Umgebunstemp. 20˚C; Fall 2 : 1 s Aufz.intervall, Sparabschaltung,
Momentanwert-Aufz., Umgebunstemp. 20˚C
Technische Daten (Produkt- und Genauigkeitsgarantie für 1 Jahr)
Gemeinsame Daten siehe Seite 6.
Abbild
Modell
Normsignallogger LR5031
Spannungslogger 5041(LR), 5042(LR), 5043(LR)
Funktion
Für die Aufzeichnung von 4-20 mA Stromschleifen.
Für die Aufzeichnung von Signalspannungen und Messung von
Analogausgängen an Sensoren und anderen Geräten
Messparameter
Für Stromschleife / 0 bis 20mA DC, 1Kanal
DC-Spannung: 1Kan.
Messbereich
DC -30,00 bis 30.00mA
5041(LR): -50,00mV bis 50,00mV
5042(LR): -5,000V bis 5,000V
5043(LR): -50,00V bis 50,00V
Genauigkeit
±0,5%rdg. ±5dgt. (bei 23˚C±5˚C)
±0,5%rdg. ±5dgt. (bei 23˚C±5˚C)
Wasser- und
Staubbeständigkeit
IP54 (Spritzwasserbeständig)
Betriebstemperatur
und -Feuchte
-20˚C bis 70˚C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen/Gewicht
ca. 79mmB × 57mmH × 28mmT, 105g
Stromversorgung
LR6 (AA) alkalische Batterien 1,5V×1
Zubehör
Anschlußkabel 9801(LR) ×1, Standhilfe
Anschlußkabel LR9802×1, Standhilfe
LR6 (AA) alkalische Batterien 1,5V×1, Bedienungsanleitung ×1, Betriebsanleitung×1
Batterie-
lebensdauer
Fall 1 : ca. 2 Jahre Fall 2: ca. 2 Monate
Fall 1 : 1min. Aufz.intervall, Sparabschaltung, Momentanwert-Aufz., Umgebungstemp. 20˚C Fall 2 : 1 s Aufz.intervall, Sparabschaltung, Momentanwert-Aufz., Umgebungstemp. 20˚C
Weitere
Funktionen
-
Vorheizen (für diese Funktion wird eine separate externe
Stromversorgung benötigt.)
Option 5031(LR)
Anschlußkabel 9801(LR) (Zubehör)
1m
2 Leiter
Option 5041(LR), 5042(LR), 5043(LR)
Anschlußkabel 9802(LR) (Zubehör)
1m
4 Leiter
5042(LR) (5V)
Für die Messdatenanalyse am PC werden das optionale
LR5091 Kommunikationsmodul oder der 5092-20( L R ) Datensammler benötigt (Seite 6)
Für die Messdatenanalyse am PC werden das optionale
5091(LR)
Kommunikationsmodul oder der 5092-20(LR) Datensammler
benötigt (Seite 6)
Optionen 5051(LR)
Abbild
Modell
Stromzange 9669
Stromzange CT6500
Stromzange 9695-02
Max.
Leiterdurchmesser
bis Ø55 mm ,
80 ×20 mmbusbar
bis Ø46 mm
bis Ø15 mm
Primärstrom
1000A AC
500A AC
50A AC
Genauigkeit (45Hz bis 66Hz) ±1,0%rdg. ±0,01%f.s. ±1,5%rdg. ±0,03%f.s. ±0,3%rdg. ±0,02%f.s.
Max. Spannung gegen Erde 600Veff (isolierter Leiter) 600Veff (isolierter Leiter) 300Veff (isolierter Leiter)
Max. Eingang (45bis66Hz)
1000A k
ont.
600A k
ont.
60A k
ont.
Abmessungen/Gewicht 99,5B×188H×42Tmm,590g 77B×151H×42Tmm,360g
51B × 58)H ×19Tmm, 50g
CAT III 600V
CAT III 600V
CAT III 300V
Anschlußkabel 9219 benötigt;
bei Bestellung angeben
Kabellänge : Ca. 3m
Kabellänge : Ca. 3m
Abbild
Modell
Ableitstromzange 9675
Ableitstromzange 9657-10
Max. Leiterdurchmesser
Ø30mm
Ø40mm
Primärstrom
10A AC
10A AC
Genauigkeit
(45Hz bis 66Hz)
±1,0%rdg.±0,005%f.s.
±1,0%rdg. ±0,05%f.s.
Sekundärstrom
1mA(bei 10A AC)
5mA(bei 100A AC)
Max. Spannung gegen Erde 300Veff (insulated conductor)
300Veff (insolierter Leiter)
Max. Eingang(45bis66Hz)
10A
kontinuierlich
30A
kontinuierlich
Abmessungen
Gewicht
60 B × 113 H × 24 T mm, 160g
74 B × 145 H × 42 T mm, 380g
CAT III 300V
CAT III 300V
Länge: 3m
Anschlußkabel 9219 (für 9695-02)
* Den Sensor bei Bestellung angeben.
Kabellänge : ca. 3m
Kabellänge : ca. 3m
ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik
Am Bleichbach 18 - 22
85452 Moosinning
Tel. +49 8123 986-0
Fax: +49 8123 986-500
www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de
© by ASM Moosinning 04/2011 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN34 beachten.
Ursprungsdatei: LR5000sE2-12B vom 03.02.2011



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com