Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

5000 Datasheet(PDF) 7 Page - ASM GmbH

Part # 5000
Description  DATENLOGGER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

5000 Datasheet(HTML) 7 Page - ASM GmbH

  5000 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
Technische Daten (Produkt- und Genauigkeitsgarantie für 1 Jahr)
Gemeinsame Daten siehe Seite 6.
Abbild
Modell
Feuchtelogger 5001(LR)
Temperaturlogger 5011(LR)
Funktion
Temperatur und Feuchte werden gleichzeitig mit dem mitgelieferten
oder optionalen Temperatur- und Feuchtesensor aufgezeichnet.
Temperaturmessung mit externem Temperaturfühler. Select the sensor
according to the measurement object
Messparameter
Temperatur: 1Kan., Feuchte: 1Kan.
Temperatur: 1Kanal
Messbereich
Temperatur : -40˚C bis 85˚C
Feuchte : 0% bis 100% rel. Feuchte
-40,0˚C bis 180˚C
*abhängig vom Messbereich des Fühlers.
Genauigkeit
Temperatur
[
5001(LR) + Sensor]
Feuchte [
5001(LR) +Sensor]
[5011(LR) + Sensor]
Wasser- /
Staubbeständigkeit
IP54 (spritzwasserdicht)
Betriebstemperatur
und -Feuchte
-20˚C bis 70˚C, bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen
Gewicht
ca. 79mmB×57mmH×28mmT; 105g
Stromversorgung
LR6 (AA) alkalische Batterie 1,5V × 1
Zubehör
Feuchtesensor 9504(LR) ×1, Standhilfe
Standhilfe
LR6 (AA) alkalische Batterien 1,5V×1, Bedienungsanleitung ×1, Betriebsanleitung×1
Batterielebens-
dauer
Fall 1 : ca. 3 Monate Fall 2: ca. 20 Tage
Fall 1 : ca. 2 Jahre Fall 2: ca. 2 Monate
Fall 1 : 1min. Intervall, Sparschaltmodus, Momentanwert, Umgebungstemp. 20˚C
Fall 2 :1 s. Intervall, Sparschaltmodus, Momentanwert, Umgebungstemp. 20˚C
5001(LR) Optionen
Feuchtesensor
1m
9501(LR)
5m
9502(LR)
10m
9503(LR)
13mm
30mm
(Dicke : 8mm)
40mm
(9504LR)
n
Feuchtesensor
l
Versionen (Länge) : 9501(LR) (1m)
9502(LR) (5m)
9503(LR) (10m)
9504(LR) (40mm, im Zubehör)
l
Temperaturbereich : -40,0˚C bis 85,0˚C
l
Feuchtebereich
: 0,0% rel. Feuchte bis 100,0% rel. Feuchte
l
Ansprechzeit
: ca. 300 s
(Temperatur und Feuchte; 90% Ansprechzeit)
85
70
35
0
-40
±2,0˚C
±1,0˚C
±0,5˚C
±1,0˚C
180
120
70
35
0
-40
±5,0˚C
±2,0˚C
±1,0˚C
±0,5˚C
±1,0˚C
5011(LR) Optionen
Temperatursensor
1m
9601(LR)
5m
9602(LR)
10m
9603(LR)
28mm
Durchm.:6mm
45mm
(LR9604)
n
Vergossen
l
Versionen (Länge) : 9601(LR) (1m)
9602(LR) (5m)
9603LR (10m)
9604(LR) (45mm)
l
Temperaturbereich : -40˚C bis 180˚C
l
Ansprechzeit
: ca. 100 s; (90% Ansprechzeit)
l
Material
: Kabel : Silicon
Sensorkopf : Silicon
1m
9611(LR)
5m
9612(LR)
10m
9613(LR)
Außendurchmess.: 7mm
Innendurchmess.: 3,2mm
n
Schraubösen-Anschluß
l
Versionen (Länge) : 9611(LR) (1m)
9612(LR) (5m)
9613(LR) (10m)
l
Temperaturbereich : -30˚C bis 180˚C
l
Ansprechzeit
: ca. 45 s; (90% Ansprechzeit)
l
Material
: Kabel : Silicon
Sensorkopf : Vernickeltes Messing
n
Ummantelt
l
Versionen (Länge) : 9621(LR) (1m)
l
Temperaturbereich : -40˚C bis 120˚C
l
Ansprechzeit
: ca. 90 s; (90% Ansprechzeit)
l
Material
: Kabel : Silicon
Sensorkopf : SUS304
1m
180mm
Durchm. 4mm
n
Nadelförmig
l
Version (Länge)
:
9631(LR) (1m)
l
Temperaturbereich : -40˚C bis 120˚C
l
Ansprechzeit
: ca. 20 s; (90% Ansprechzeit)
l
Material
: Kabel : Silicon
Sensorkopf : SUS304
1m
25mm
Durchmesser 1,3mm
*Fühler bei Bestellung angeben
Für die Analyse der Messdaten im PC wird das optionale
5091(LR) Kommunikationsmodul oder 5092-20(LR) Datensammler benötigt. (S. 6)
(Referenz) Bei einem Aufzeichnungsintervall von 10 min. misst der 5001(LR) Temperatur- und Feuchtelogger ca. 1 Jahr lang ohne Batteriewechsel.
Temperatur : ˚C
90
70
50
10
0
100
-40 0
10
20
30
50 85
±10%rh ±10%rh
±10%rh
±8%rh
±6%rh
±8%rh
±6%rh
±5%rh
±8%rh
±8%rh
±6%rh
±6%rh
* Referenzwerte
*
*
*
*



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com