Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

5000 Datasheet(PDF) 6 Page - ASM GmbH

Part # 5000
Description  DATENLOGGER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

5000 Datasheet(HTML) 6 Page - ASM GmbH

  5000 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6
Kommunikationsmodul und Datensammler - Spezifikationen (Produkt-Garantie:1Jahr)z
Abblid
Modell
Kommunikationsmodul 5091(LR)
Datensammler 5092-20(LR)
Funktion
•
Datentransfer vom Logger zum PC
•
Transfer von Logger-Einstellungen / Uhr-Einstellungen von
einem PC zum Datenlogger
•
Aufzeichungsdaten vom Datenlogger können im Internspeicher
oder auf der SD-Speicherkarte gesammelt werden
•
Gesammelte Daten können graphisch angezeigt werden
•
Datenlogger-Einstellungen / Uhr-Einstellungen können vom Intern-
speicher / der SD-Karte zum Datenlogger übertragen werden
•
Aufzeichungsdaten vom Datenlogger zum PC übertragen
•
Datenlogger-Einstellungen / Uhr-Einstellungen können vom PC
zum Datenlogger übertragen werden
Schnittstelle mit
Datenlogger
optische Infrarot-Schnittstelle
Schnittstellen
USB2.0, Full Speed, Serielle Mini B-Buchse
Uhr-Funktion
-
Autom. Kalender, autom. Schaltjahr-Einstellung
Anzeige
-
LCD (128 × 64 Punkte)
Anzeige-
parameter
-
Datenlogger-Einstellungen (Intervall, Start-/Stopp-Einstellung, Auf-
zeichnungsmodus, Skalierung, Alarm, Sparabschaltung, Uhr, Bereich)
Sammeldaten (Werteliste, Max.-, Min.-, Durchschnittswerte, Graph-, Wert-Anzeige)
Interne Speicher-
kapazität
-
60.000 Datenelemente ×16 Kan.
(Momentanwert-Modus)
15.000 Datenelemente ×16 Kan. (Statistischer-Wert-Modus)
Wechselbare
Speichermedien
-
SD-Karte (SDHC, max. 32GB); Speichern von Daten und Einstellungen
Betriebsumgebung
in Innenräumen
Stromversorgung DC5V (USB-Bus-Versorgung) Max. Leistungsaufnahme 0,5VA
DC3V (LR6 (AA) alkalische Batterien 1,5V×2) oder DC5V (USB-Bus)
Max. Leistungsaufnahme 1VA
Batterielebensdauer
-
ca. 12 h oder 500 Aufzeichnungen
Betriebstemperatur
und -Feuchte
0˚C bis 40˚C, bis 80%rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen
Gewicht
ca. 83mmB × 61mmH × 19mmT; ca. 43g
91mmB × 141mmH × 31mmT
215g (ohne Batterien)
Zubehör
USB-Kabel (1m) ×1,
CD (Anwendungssoftware) "
5000(LR) Utility" × 1
Bedienungsanleitung ×1, Betriebsanleitung×1,
LR6 (AA) Alkalische Batterien 1.5V×2, USB-Kabel (1m)×1,
CD (Anwendungssoftware) "
5000 (LR) Utility" × 1
Aufzeichnungs-
intervall
1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 s
1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 60 min.
Aufzeichnungs-
weise
Einmalig:
Messung endet bei vollem Speicher
Fortlaufend:
Die jeweils ältesten Daten werden überschrieben
Aufzeichnungs-
Modi
(Momentanwert-
Modus/
Statisticher
Wert-Modus)
Momentanwert-Aufzeichnung
Momentanwerte werden mit jedem Intervall
aufgezeichnet.
Aufzeichnung des statistischen Wertes
Messung mit einem 1s-Intervall und Aufzeichnung
des Momentanwerts, Maximal- und Minimalwerts,
und des Durchschnittswerts innerhalb jedes Auf-
zeichnungsintervalls.
Speicher-
kapazität
Momentanwert-Modus 60.000 Datensätze pro Kanal
Statisticher Wert-Modus 15.000 Datensätze pro Kanal
5000 (LR)-Serie - gemeinsame Daten
(Produkt- und Genauigkeitsgarantie: 1 Jahr)
Anzeige-
parameter
Messwert, Intervall, Datum, Uhrzeit, Alarm,
Batterieleistung, Anzahl der Daten, Maximale Daten,
Minimale Daten
Aufzeichnungs-
Start / Stopp
Aufzeichnungsstart
Manuell / zeitgesteuert
Aufzeichnungsstopp
Manuell / zeitgesteuert
Wenn der Speicher voll ist (einmalige Aufzeichnung)
Datenbackup
immer für die Messdaten der letzten Messung.
für aufgezeichnete Daten und Einstellungen bei
schwachen Batterien.
Schnittstellen
Optische Infrarot-Übertragung mit
5091(LR), LR5092-20(LR)
Stromversorgung
Während des Batteriewechsels werden die Aufzeichnungs-
daten und Uhreinstellung für ca. 30 s gespeichert.
(Die Aufzeichnung wird weitergeführt, wenn die Batterien
innerhalb 30 s augewechselt werden.)
HINWEIS: bei 5001(LR) wird die Aufzeichnung während des Batteriewechsels
unterbrochen, wenn die Batterie sehr schwach ist. Nach dem Batteriewechsel wird die
Aufzeichnung automatisch weitergeführt. Die aufgezeichneten Daten gehen während
des Batteriewechsels nicht verloren.
Gemeinsame Optionen für die 5000(LR)-Serie
Magnetgurt
5004(Z)
Wandhalterung
9901(LR)
Nicht kompatibel mit
5051(LR)
Option 5092-20(LR)
SD Speicherkarte (2GB) 4001(Z)
Die Geräte dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrofach-
kräften und/oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen
benutzt werden. Sie dürfen nicht von elektrotechnischen Laien
verwendet werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com