Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH7740 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH7740
Description  Reflexlichtschranke Reflective Optical Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH7740 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH7740 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH7740 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
SFH 7740
2009-01-14
3
Empfohlene Betriebsbedingungen
Recommended Operating Conditions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Betriebstemperatur
Operating temperature
T
op
– 20
+ 85
°C
Versorgungsspannung
Supply voltage
V
dd
2.4
3.6
V
Ausgangsspannung
Output voltage
(please see figure 1)
DV
dd
1.7
3.6
V
Rauschen der Versorgungsspannung
1)
Supply voltage ripple
frequency range 0...20kHz
1)
Der Emitter wird mit 10mA bis 60mA gepulst betrieben; das bedeutet, dass jeder Widerstand in Serie zu V
dd einen Spannungsabfall in
der Versorgungsleitung verursacht. Es wird empfohlen, diesen Serienwiderstand so klein zu halten, dass max dV
dd nicht überschritten
wird. Beim Betrieb des SFH 7740 im Labor ist vom Einsatz geregelter Spannungsversorgungen abzusehen. Durch das Einschalten der
IRED wird die Quelle kurzzeitig belastet. Diese Belastung kann zu Spannungsschwankungen der Quelle führen, die wiederum die
Funktion des SFH 7740 beeinträchtigen können. Im Normalbetrieb (Akku, Batterie, stabilisierte Netzteile) tritt dieser Effekt nicht auf.
*
The emitter is driven with 10 mA to 60 mA in pulsed mode; this means, that any series resistance on the V
dd line causes a voltage drop
at the power pin. It is recommended to keep the series resistance low, so that max dV
dd is not exceeded. When testing the SFH 7740
sensor in the lab, please do not use regulated voltage supplies. The IR emitter pulse is a high, short load for the power supply. This
load can influence the stability of the output voltage; this instability will influence the operation of the SFH 7740. This effect does not
occur during normal operation of the sensor with batteries, storage batteries, or stabilized voltage supplies.
dV
dd
200
mV
Pull-up Widerstand
Pull-up resistor
(please see figure 1)
R
pull-up
10
1000
k
Ω
Abblock Kondensatoren
Bypass capacitors
(please see figure 1)
C
bypass
- stabilisation
- HF
>1
10 - 100
µF
nF
Umgebungslicht
Ambient light
Normlicht / Standard light A
E
V
V
dd < 3V
V
dd > 3V
2000
4000
lux



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com