Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LBLTLVE67C Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LBLTLVE67C
Description  white P-LCC-4 package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBLTLVE67C Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LBLTLVE67C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LB E67C, LV E67C, LT E67C
Power TOPLED
®
Enhanced optical Power LED (ATON
®)
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2003-05-26
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad; höhere
Umgebungstemperatur bei gleichem Strom im
Vergleich zur TOPLED
® möglich
• Wellenlänge: 469 nm (blau), 503 nm (verde),
525 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 3 lm/W (blau),
10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
EOS/ESD-5.1-1993
Anwendungen
• Ampelanwendung (verde)
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
• Scanner
Features
• package: white P-LCC-4 package
• feature of the device: more light due to higher
optical efficiency; higher ambient temperature
at the same current possible compared to
TOPLED
®
• wavelength: 469 nm (blue), 503 nm (verde),
525 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 3 lm/W (blue),
10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
EOS/ESD-5.1-1993
Applications
• traffic lights (verde)
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire
• scanners


Similar Part No. - LBLTLVE67C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results

Similar Description - LBLTLVE67C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAYT67F OSRAM-LAYT67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOGT671 OSRAM-LOGT671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LS-E65F OSRAM-LS-E65F Datasheet
344Kb / 19P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LS-E63B OSRAM-LS-E63B Datasheet
205Kb / 16P
white P-LCC-4 package
LS-E67B OSRAM-LS-E67B Datasheet
184Kb / 14P
white P-LCC-4 package
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com