Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LBLTLVE67C Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LBLTLVE67C
Description  white P-LCC-4 package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBLTLVE67C Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LBLTLVE67C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBLTLVE67C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LB E67C, LV E67C, LT E67C
2003-05-26
5
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von
± 11% ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
1) Wellenlängengruppen / Wavelength groups
Gruppe
Group
blue
verde
true green
Einheit
Unit
min.
max. min.
max. min.
max.
3
463
467
497
501
516
522
nm
4
467
471
501
505
522
528
nm
5
471
475
505
509
528
534
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Luminous Intensity Groups
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Lichtstärke
Luminous Intensity
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous Flux
Φ
V (mlm)
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
T2
U1
U2
V1
56 …
71
71 …
90
90 … 112
112 … 140
140 … 180
180 … 224
224 … 280
280 … 355
355 … 450
450 … 560
560 … 710
710 … 900
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
2400 (typ.)
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: S2-3
Example: S2-3
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Halbgruppe
Half Group
Wellenlänge
Wavelength
S2
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com