Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LE-A-H3W Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-A-H3W
Description  compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-A-H3W Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LE-A-H3W Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-A-H3W Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LE A H3W, LE T H3W, LE B H3W
OSRAM OSTAR - Projection
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2010-03-03
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in
Multi-Chip on Board Technologie mit
Glasabdeckung
• Besonderheit des Bauteils: extrem hohe
Helligkeit und Leuchtdichte dank
Oberflächenemission und niedrigem R
th
Vorbereitet für den Einsatz mit zus. Optik
• Wellenlänge: 617 nm (amber); 520 nm (true
green); 464 nm (blue)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Abstrahlende Fläche: typ. 3,2 x 2,1 mm²
• Technologie: Thinfilm InGaAlP; ThinGaN
• Leuchtdichte: 26*10
6 cd/m² (amber);
41*10
6 cd/m² (true green); 9*106 cd/m² (blue)
• Montierbarkeit: verschraubbar
• Stecker: 10 Pin JST SM 10B-SRSS-TB
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Verpackungseinheit: 50 St. pro Box
= Verpackungseinheit
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 14
Anwendungen
• Projektion
• Medizintechnik: Operationslampen
• Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
Features
• package: compact lightsource in multi chip on
board technology with glass window on top
• feature of the device: outstanding brightness
and luminance due to pure surface emission
and low R
th
prepared for additional optics
• wavelength: 617 nm (amber); 520 nm (true
green); 464 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• light emitting surface: typ. 3.2 x 2.1 mm²
• technology: Thinfilm InGaAlP; ThinGaN
• Luminance: 26*10
6 cd/m² (amber);
41*10
6 cd/m² (true green); 9*106 cd/m² (blue)
• mounting methods: screw holes
• connector: 10 Pin JST SM 10B-SRSS-TB
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• method of packing: 50 pcs. per tray
= packing unit
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 14
Applications
• projection
• medical lighting: surgery light
• spotlights


Similar Part No. - LE-A-H3W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LE-A-A2A OSRAM-LE-A-A2A Datasheet
582Kb / 16P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LE-A-G3W OSRAM-LE-A-G3W Datasheet
576Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
logo
ams-OSRAM AG
LE-A-P0MQ AMSOSRAM-LE-A-P0MQ Datasheet
1Mb / 22P
OSRAM OSTAR™ Projection Power
2025-03-19
LE-A-P1MQ AMSOSRAM-LE-A-P1MQ Datasheet
3Mb / 21P
OSRAM OSTAR™ Projection Power
2026-01-29
LE-A-P1MR AMSOSRAM-LE-A-P1MR Datasheet
3Mb / 21P
OSRAM OSTAR® Projection Power
2022-08-17
More results

Similar Description - LE-A-H3W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LEUWD1W101-5L6M-GMKM-T01 OSRAM-LEUWD1W101-5L6M-GMKM-T01 Datasheet
906Kb / 20P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LEUWD1W201-7M7N-GMKM-T01 OSRAM-LEUWD1W201-7M7N-GMKM-T01 Datasheet
918Kb / 20P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LEUWD1W301-7N7P-GMKM-T01 OSRAM-LEUWD1W301-7N7P-GMKM-T01 Datasheet
888Kb / 20P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LEUWD1W401-5P6Q-GMKM-T01 OSRAM-LEUWD1W401-5P6Q-GMKM-T01 Datasheet
926Kb / 20P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LEUWD1W501-7P8Q-GMKM-T01 OSRAM-LEUWD1W501-7P8Q-GMKM-T01 Datasheet
929Kb / 20P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-A-G3W OSRAM-LE-A-G3W Datasheet
576Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-UW-D1W1-01 OSRAM-LE-UW-D1W1-01 Datasheet
294Kb / 18P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-UW-D1W2-01 OSRAM-LE-UW-D1W2-01 Datasheet
605Kb / 20P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-UW-D1W4-01 OSRAM-LE-UW-D1W4-01 Datasheet
533Kb / 18P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-UW-D1W5-01 OSRAM-LE-UW-D1W5-01 Datasheet
520Kb / 18P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com