Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LA-E65F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-E65F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E65F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LA-E65F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
LA E65F
Power TOPLED
® With Lens
Enhanced Thin Film LED
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2003-09-22
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: fokussierte
Abstrahlung in SMT-Technologie; hohe
Helligkeit in Achsrichtung
• Wellenlänge: 617 nm (amber)
• Abstrahlwinkel: 60°
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 43 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Durchflussspannung, Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Ampelanwendung
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Auto-
mobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung
und Bremslichter)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white P-LCC-4 package, colorless
clear resin
• feature of the device: focussed radiation in
SMT technology; high brightness in beam
direction
• wavelength: 617 nm (amber)
• viewing angle: 60°
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 43 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
forward voltage, wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to2kVacc.to
JESD22-A114-B
Applications
• traffic lights
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting and brake lights)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LA-E65F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LA-E65F AMSOSRAM-LA-E65F Datasheet
1Mb / 22P
Power TOPLED® Lens
Version 1.6 2020-01-15
logo
OSRAM GmbH
LA-E65F-CBEA-24 OSRAM-LA-E65F-CBEA-24 Datasheet
546Kb / 21P
Power TOPLED Lens
logo
ams-OSRAM AG
LA-E65FP AMSOSRAM-LA-E65FP Datasheet
1Mb / 23P
Power TOPLED® Lens
Version 1.8 2024-04-04
More results

Similar Description - LA-E65F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LB-E67C OSRAM-LB-E67C Datasheet
458Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T67B OSRAM-LSY-T67B Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T676 OSRAM-LSY-T676 Datasheet
398Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com