Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SPL-CG65 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SPL-CG65
Description  Red Laser Diode on Submount 0.5 W cw
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPL-CG65 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SPL-CG65 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2007-04-19
2
SPL CG65
Typ
Type
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL CG65
650 nm
Q65110A1718
Grenzwerte (kurzzeitiger Betrieb) (Umgebungstemperatur
T
A = 20 °C)
Maximum Ratings (short time operation) (Ambient temperature
T
A = 20 °C)
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
max.
Ausgangsleistung (Dauerstrichbetrieb)
1)
Output power (continuous wave)
1)
1)
Zur Leistungsmessung wird die gesamte Lichtleistung in eine Ulbrichtkugel eingekoppelt. Der spezifizierte maximale
Wert der Ausgangleistung darf bei keiner Temperatur inklusive Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur
überschritten werden.
Optical power is measured by coupling into an integrating sphere. The specified maximum value of output power
shall not be exceeded at any temperature including temperatures below room temperature.
P
cw
–
0.5
W
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
–
3
V
Betriebstemperatur
2)
Operating temperature
2)
2)
Die Entstehung von Kondensflüssigkeiten auf dem Bauelement muß ausgeschlossen werden. Das Bauelement
muß vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Bedewing on the device has to be excluded. Protection of the device against humidity must be assured.
T
op
– 10
+ 40
°C
Lagertemperatur
2)
Storage temperature
2)
T
stg
– 40
+ 85
°C
Löttemperatur an der Lötfahne, max. 5 s
Soldering temp. at solder flag, max. 5 s
T
s1
–
250
°C
Löttemperatur am Kupferträger, max. 10 s
Soldering temp. at submount, max. 10 s
T
s2
–
140
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com