Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SPL-CG65 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # SPL-CG65
Description  Red Laser Diode on Submount 0.5 W cw
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPL-CG65 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SPL-CG65 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPL-CG65 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SPL CG65
2007-04-19
5
Berechnete normierte Lebensdauer in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur für eine
Ausgangsleistung von 500 mW
Calculated normalized lifetime versus the ambient temperature for an output power of 500 mW
Das Diagramm zeigt die berechnete Lebensdauer in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur, wobei
ein abgeschätzter Wert für die Aktivierungsenergie angenommen wird. Das Diagramm stellt eine
Abschätzung für die Lebensdauer dar und darf nicht als zugesicherte Eigenschaft verstanden werden.
The graph shows the calculated lifetime versus the ambient temperature based on an estimated value
for activation energy. The graph describes an estimation for lifetime and cannot be considered as
assured characteristics.
0
15
˚C
T
OHW02620
A
20
25
30
35
40
45
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com