Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LCW-W5SN Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-W5SN
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-W5SN Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCW-W5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LCW W5SN
Platinum DRAGON
® warm white with Chip Level Conversion (CLC)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2007-08-16
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, Chip level conversion
• Typischer Lichtfluss: 60 lm bei 700 mA
•
Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
•
Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß)
•
Farbtemperatur: 2500K bis 4800K
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: ThinGaN
®
•
optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W
•
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbe-
reich (z.B. Scheinwerfer)
•
Blitzlicht
•
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
•
Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
Features
•
package: white SMD package, colorless clear
silicone resin; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 60 lm at 700 mA
•
feature of the device: high efficient lightsource
at low space
•
color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
•
color temperature: 2500K to 4800K
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: ThinGaN
®
•
optical efficiency: 24 lm/W
•
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
exterior and interior automotive lighting
(e.g. front light)
•
Flashlight
•
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
•
reading lamps (aircraft, car, bus)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
•
display backlight where high brightness is required
e.g. TFT
•
decorative and entertainment lighting
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LCW-W5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-W5SG OSRAM-LCW-W5SG Datasheet
595Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
LCW-W5SM OSRAM-LCW-W5SM Datasheet
839Kb / 26P
white SMD package, colorless clear silicone resin, chip level conversion
logo
ams-OSRAM AG
LCW-W5SM AMSOSRAM-LCW-W5SM Datasheet
1Mb / 27P
Golden DRAGON®
2019-07-15
More results

Similar Description - LCW-W5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCWW51M OSRAM-LCWW51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LCW-W5SM OSRAM-LCW-W5SM Datasheet
839Kb / 26P
white SMD package, colorless clear silicone resin, chip level conversion
LUW-W5SM OSRAM-LUW-W5SM Datasheet
524Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5AM OSRAM-LW-W5AM Datasheet
568Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LW-W5AP OSRAM-LW-W5AP Datasheet
642Kb / 18P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LW-W5SM OSRAM-LW-W5SM Datasheet
592Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5SN OSRAM-LW-W5SN Datasheet
438Kb / 20P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com