Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LCW-W5SN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-W5SN
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-W5SN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCW-W5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-W5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2007-08-16
2
LCW W5SN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SN-JXKY-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
JX, JY, JZ, KX oder KY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SN-JXKY-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW W5SN-JXKY-H3K5 means that only one group JX, JY, JZ, KX or KY will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SN-JXKY-H3K5 means that only
1 chromaticity coordinate group will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous
Flux
1) page 19
IF = 700 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2)
Seite 19
Luminous
Intensity
2)
page 19
IF = 700 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW W5SN-JXKY-H3K5
4200 K
45000 ... 97000
23000 (typ.)
Q65110A6651
LCW W5SN-JXKY-L3M5
3500 K
45000 ... 97000
23000 (typ.)
on request
LCW W5SN-HZKX-N3P5
3000 K
39000 ... 82000
20000 (typ.)
Q65110A6653
LCW W5SN-HZKX-Q3R5
2700 K
39000 ... 82000
20000 (typ.)
Q65110A6652



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com