Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 459 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 459 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 455Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 456Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 457Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 458Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 459Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 460Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 461Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 462Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 463Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 459 / 1140 page
background image
14.
 ウォッチドッグタイマ(WDT)
426
TCSR
は、リード/ライト*可能な 8 ビットのレジスタで、TCNT に入力するクロック、
モードの選択などを行います。
TCSR
は、リセットまたはハードウェアスタンバイモード時に H'00 に初期化されます。
ソフトウェアスタンバイモード時には初期化されません。
【注】 * TCSR は容易に書き換えられないように、書き込み方法が一般のレジスタと異
なっています。詳細は、「14.2.4 レジスタアクセス時の注意」を参照してく
ださい。
ビット 7:オーバフローフラグ(OVF)
TCNT
がオーバフロー(H'FF→H'00)したことを示すステータスフラグです。
ビット 7
説   明
OVF
0
[クリア条件]
(初期値)
(1)TME ビットに 0 をライトしたとき
(2)OVF=1 の状態で、TCSR をリード後*、OVF に 0 をライトしたとき
1
[セット条件]
 TCNT がオーバフロー(H'FF→H'00)したとき
 ただし、ウォッチドッグタイマモードで内部リセット要求を選択した場合、
 セット後、内部リセットにより自動的にクリアされます。
【注】
*
インターバルタイマ割込みを禁止して OVF をポーリングした場合、OVF=1 の状態を 2
回以上リードしてください。
ビット 6:タイマモードセレクト(WT/IT)
ウォッチドッグタイマとして使用するか、インターバルタイマとして使用するかを選択
します。この選択によって、TCNT がオーバフローしたとき、ウォッチドッグタイマモー
ド時はリセットまたは NMI 割込みを、インターバルタイマモード時は WOVI 割込みを、
CPU
に対して要求します。なお、ウォッチドッグタイマモードで内部リセット選択時には、
RESO 端子から Low レベルを出力します。
ビット 6
説   明
WT/
IT
0
インターバルタイマモード:TCNT がオーバフローしたとき
CPU
へインターバルタイマ割込み(WOVI)を要求
(初期値)
1
ウォッチドッグタイマモード:TCNT がオーバフローしたとき
CPU
へリセットまたは NMI 割込みを要求
同時に、RESO 端子から Low レベルを出力(内部リセット選択時)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com