Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 462 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 462 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 458Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 459Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 460Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 461Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 462Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 463Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 464Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 465Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 466Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 462 / 1140 page
background image
14.
 ウォッチドッグタイマ(WDT)
429
14.2.3
 システムコントロールレジスタ(SYSCR)
7
CS2E
0
R/W
6
IOSE
0
R/W
5
INTM1
0
R
4
INTM0
0
R/W
3
XRST
1
R
0
RAME
1
R/W
2
NMIEG
0
R/W
1
HIE
0
R/W
ビット
初期値
R/W
:
:
:
ここではビット 3 の み説明します。ウォッチドッグタイマ以 外の詳細は、
「3.2.2」、
「5.2.1」の「システムコントロールレジスタ(SYSCR)」、および関連するモジュールの
説明を参照してください。
ビット 3:外部リセット(XRST)
XRST
はリセット要因を表わすビットです。リセットは、外部リセット入力に加えて、
ウォッチドッグタイマを利用しているときには、
WDT0
または WDT1 のウォッチドッグタ
イマオーバフローにより発生することができます。
XRST
ビットはリード専用です。外部リセットにより 1 にセット、RST/NMI ビットが 1
のときにウォッチドッグタイマオーバフローによる内部リセットで 0 にクリアされます。
ビット 3
説   明
XRST
0
リセットがウォッチドッグタイマのオーバフローによる内部リセットで発生
1
リセットが外部リセット入力で発生
(初期値)
14.2.4
 レジスタアクセス時の注意
TCNT
、TCSR は、容易に書 き換えられないように、書き込み方法 が一般のレジスタと
異なっています。次の方法で、リード/ライトを行ってください。
(1)TCNT、TCSR へのライト(WDT0 の例)
TCNT
、TCSR へライトする ときは、必ずワード転送命令を使用し てください。バイト
転送命令では、ライトできません。
ライト時は、TCNT と TCSR が同一アドレスに割り当てられています。このため、
図 14.2
に示すように、TCNT へライトするときは上位バイトを H'5A にし、下位バイトをライト
データにして転送してください。TCSR へライトするときは上位バイトを H'A5 にし、下
位バイトをライトデータにして転送してください。このように転送すると、下位バイトの
データが TCNT または TCSR へライトされます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com