Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 461 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 461 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 457Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 458Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 459Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 460Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 461Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 462Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 463Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 464Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 465Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 461 / 1140 page
background image
14.
 ウォッチドッグタイマ(WDT)
428
■WDT0 の入力クロック選択
ビット 2
ビット 1
ビット 0
説   明
CKS2
CKS1
CKS0
クロック
オーバフロー周期*
(φ=20MHz の場合)
00
0
φ/2(初期値)
25.6
μ s
1
φ/64
819.2
μ s
10
φ/128
1.6ms
1
φ/512
6.6ms
10
0
φ/2048
26.2ms
1
φ/8192
104.9ms
10
φ/32768
419.4ms
1
φ/131072
1.68s
【注】
*
オーバフロー周期は、TCNT が H'00 からカウントアップを開始し、オーバフローする
までの時間です。
■WDT1 の入力クロック選択
ビット 4 ビット 2 ビット 1 ビット 0
説   明
PSS
CKS2
CKS1
CKS0
クロック
オーバフロー周期*
(φ=20MHz の場合)
(φ SUB=32.768kHz の場合)
00
00
φ/2(初期値)
25.6
μ s
1
φ/64
819.2
μ s
10
φ/128
1.6ms
1
φ/512
6.6ms
10
0
φ/2048
26.2ms
1
φ/8192
104.9ms
10
φ/32768
419.4ms
1
φ/131072
1.68s
10
00
φ SUB/2
15.6ms
1
φ SUB/4
31.3ms
10
φ SUB/8
62.5ms
1
φ SUB/16
125ms
10
0
φ SUB/32
250ms
1
φ SUB/64
500ms
10
φ SUB/128
1s
1
φ SUB/256
2s
【注】
*
オーバフロー周期は、TCNT が H'00 からカウントアップを開始し、オーバフローする
までの時間です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com