Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 170 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 170 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 166Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 167Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 168Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 169Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 170Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 171Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 172Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 173Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 174Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 170 / 1140 page
background image
5.
 割込みコントローラ
137
5.3.3
 割込み例外処理ベクタテーブル
表 5.4 に割込み例外処理要因とベクタアドレスおよび割込み優先順位の一覧を示します。
デフォルトの優先順位はベクタ番号の小さいものほど高くなっています。
モジュール間の優先順位は、ICR により設定することができます。2 つ以上のモジュー
ルを同一の優先順位に設定した場合、また、モジュール内の優先順位は、
表 5.4 のとおり
固定です。
表 5.4 割込み要因とベクタアドレスおよび割込み優先順位一覧(1)
割込み要因
要因発生元
ベクタ
ベクタアドレス
ICR
優先
番号
ノーマルモード
アドバンストモード
順位
NMI
外部端子
7
H'000E
H'00001C
高
IRQ0
16
H'0020
H'000040
ICRA7
IRQ1
17
H'0022
H'000044
ICRA6
IRQ2
IRQ3
18
19
H'0024
H'0026
H'000048
H'00004C
ICRA5
IRQ4
IRQ5
20
21
H'0028
H'002A
H'000050
H'000054
ICRA4
IRQ6
、KIN7∼KIN0
IRQ7
、KIN15∼KIN8
22
23
H'002C
H'002E
H'000058
H'00005C
ICRA3
SWDTEND
(ソフトウェア起動データ転送了)
DTC
24
H'0030
H'000060
ICRA2
WOVI0
(インターバルタイマ)
ウォッチドッグタイマ 0
25
H'0032
H'000064
ICRA1
WOVI1
(インターバルタイマ)
ウォッチドッグタイマ 1
26
H'0034
H'000068
ICRA0
アドレスブレーク(PC ブレーク)
−
27
H'0036
H'00006C
ADI
(A/D 変換終了)
A/D
28
H'0038
H'000070
ICRB7
リザーブ
−
29
∼
47
H'003A
∼
H'005E
H'000074
∼
H'0000BC
ICIA
(インプットキャプチャ A)
ICIB
(インプットキャプチャ B)
ICIC
(インプットキャプチャ C)
ICID
(インプットキャプチャ D)
OCIA
(アウトプットコンペア A)
OCIB
(アウトプットコンペア B)
FOVI
(オーバフロー)
リザーブ
フリーランニング
タイマ
48
49
50
51
52
53
54
55
H'0060
H'0062
H'0064
H'0066
H'0068
H'006A
H'006C
H'006E
H'0000C0
H'0000C4
H'0000C8
H'0000CC
H'0000D0
H'0000D4
H'0000D8
H'0000DC
ICRB6
リザーブ
−
56
∼
63
H'0070
∼
H'007E
H'0000E0
∼
H'0000FC
低



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com