Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 171 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 171 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 167Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 168Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 169Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 170Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 171Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 172Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 173Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 174Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 175Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 171 / 1140 page
background image
5.
 割込みコントローラ
138
表 5.4 割込み要因とベクタアドレスおよび割込み優先順位一覧(2)
割込み要因
要因発生元
ベクタ
ベクタアドレス
ICR
優先
番号
ノーマルモード
アドバンストモード
順位
CMIA0
(コンペアマッチ A)
CMIB0
(コンペアマッチ B)
OVI0
(オーバフロー)
リザーブ
8
ビットタイマ
チャネル 0
64
65
66
67
H'0080
H'0082
H'0084
H'0086
H'000100
H'000104
H'000108
H'00010C
ICRB3
高
CMIA1
(コンペアマッチ A)
CMIB1
(コンペアマッチ B)
OVI1
(オーバフロー)
リザーブ
8
ビットタイマ
チャネル 1
68
69
70
71
H'0088
H'008A
H'008C
H'008E
H'000110
H'000114
H'000118
H'00011C
ICRB2
CMIAY
(コンペアマッチ A)
CMIBY
(コンペアマッチ B)
OVIY
(オーバフロー)
ICIX
(インプットキャプチャX)
8
ビットタイマ
チャネル Y、X
72
73
74
75
H'0090
H'0092
H'0094
H'0096
H'000120
H'000124
H'000128
H'00012C
ICRB1
IBF1
(IDR1 受信完了)
IBF2
(IDR2 受信完了)
IBF3
(IDR3 受信完了)
IBF4
(IDR4 受信完了)
ホストインタフェース
76
77
78
79
H'0098
H'009A
H'009C
H'009E
H'000130
H'000134
H'000138
H'00013C
ICRB0
ERI0
(受信エラー0)
RXI0
(受信完了 0)
TXI0
(送信データエンプティ 0)
TEI0
(送信終了 0)
SCI
チャネル 080
81
82
83
H'00A0
H'00A2
H'00A4
H'00A6
H'000140
H'000144
H'000148
H'00014C
ICRC7
ERI1
(受信エラー1)
RXI1
(受信完了 1)
TXI1
(送信データエンプティ 1)
TEI1
(送信終了 1)
SCI
チャネル 184
85
86
87
H'00A8
H'00AA
H'00AC
H'00AE
H'000150
H'000154
H'000158
H'00015C
ICRC6
ERI2
(受信エラー2)
RXI2
(受信完了 2)
TXI2
(送信データエンプティ 2)
TEI2
(送信終了 2)
SCI
チャネル 288
89
90
91
H'00B0
H'00B2
H'00B4
H'00B6
H'000160
H'000164
H'000168
H'00016C
ICRC5
IICI0
(1 バイト送信/受信完了)
DDCSWI
(フォーマットスイッチ)
IIC
チャネル 0
【オプション】
92
93
H'00B8
H'00BA
H'000170
H'000174
ICRC4
IICI1
(1 バイト送信/受信完了)
リザーブ
IIC
チャネル 1
【オプション】
94
95
H'00BC
H'00BE
H'000178
H'00017C
ICRC3
PS2IA
(受信完了 A)
PS2IB
(受信完了 B)
PS2IC
(受信完了 C)
リザーブ
キーボードバッファ
コントローラ(PS2)
96
97
98
99
H'00C0
H'00C2
H'00C4
H'00C6
H'000180
H'000184
H'000188
H'00018C
ICRB0
リザーブ
−
100
∼
103
H'00C8
∼
H'00CE
H'000190
∼
H'00019C
低



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com