Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1621 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1621
Description  LCD
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1621 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1621 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
LCD 驱动器
TM1621
4
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.4
BZ、/BZ
音频输出
19/20
7/8
声音频率输出
COM0
~COM
3
共用端输
出端口
21~24
9~12
LCD 共用端(common)驱动口
SEG0~S
EG31
段输出端
口
8~1/48~
25
44~13
LCD 段(segment)驱动口
极限最大额定值
供应电压: -0.3V~0.5V 贮存温度:-50~125度
输入电压: VSS-0.3V~VDD+0.3V 工作温度:-25~75度
直流电气参数
符号
描述
测试条件
最小值 典型值 最大值
单位
VDD
条 件
VDD
工作电压
2.4
5.2
V
IDD
工作电流
3V
不带负载
片内RC振荡器
150
300
uA
5V
300
600
uA
IDD
工作电流
3V
不带负载晶振
60
120
uA
5V
120
240
uA
IDD
工作电流
3V
不带负载
外部时钟源
100
200
uA
5V
200
400
uA
ISTB
待机电流
3V
不带负载
省电模式
0.1
5
uA
5V
0.3
10
uA
VIL
输入低电平电压
3V
DATA,/WR,
/CS,/RD
0
0.6
V
5V
0
1.0
V
VIH
输入高电平电压
3V
DATA,/WR,
/CS,/RD
2.4
3.0
V
5V
4.0
5.0
V
IOL1
DATA,BZ,/BZ,/IRQ
3V
VOL=0.3V
0.5
1.2
mA
5V
VOL=0.5V
1.3
2.6
mA
IOH1
DATA,BZ, /BZ
3V
VOH=2.7V
-0.4
-0.8
mA
5V
VOH =4.5V
-0.9
-1.8
mA
IOL2
LCD 公共口漏电流
3V
VOL=0.3V
80
150
uA
5V
VOL=0.5V
150
250
uA
IOH2
LCD 公共口源电流
3V
VOH=2.7V
-80
-120
uA
5V
VOH=4.5V
-120
-200
uA
IOL3
LCD 段管脚漏电流
3V
VOL=0.3V
60
120
uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com