Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4067 Datasheet(PDF) 14 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4067
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4067 Datasheet(HTML) 14 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4067 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.0
14
TP4067
其他典型应用
RLED=1K
CHRG
PROG
GND
BAT
Vcc
RPROG
2.2K
CBAT
10uF
CVIN
10uF
VIN=5V
4
1
2
3
6
R1
STDBY
5
100K
+
图 7 无电池红灯灭 单节锂电池充电应用图
TP4067 测试使用注意事项
1、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议 TP4067 应
用中 V
CC 端和 BAT 端分别接 1μF-10μF 的陶瓷电容以及 0.1μF 陶瓷电容,客户在大
电流 400mA 及其以上电流充电使用下建议使用较大的 4.7-10μF 电容以及 0.1μF 陶瓷
电容。所有电容位置须靠近芯片引脚放置,不宜过远。
2、如需测试 TP4067 充电电流,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,不可串联
电流表,电流表可串在芯片 V
CC 端。
3、采用 SOT23-6 封装,大电流应用中(400mA 以上)散热效果不佳可能引起充电电流
受温度保护而减小。一般客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足要求,请根据实
际电源电压设计热耗散电阻(耗散电阻不仅可以得到稳定的充电电流,而且对整机
系统的可靠性也有极大的提升),芯片 V
CC 端输入电压在 4.8V 为最佳,可得到较大
充电电流,一般热耗散电阻为 0.3 至 0.6Ω,功率最好为 0.15W 以上。良好的 PCB
板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影响。
版本历史
日期
版本说明
版本
2017.3.15
第一版
Rev1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com