Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4067 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4067
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4067 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4067 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.0
6
TP4067
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,V
CC=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
输入电源电压
● 4.35
5
8.0
V
ICC
输入电源电流
充电模式,R
PROG=10K
待机模式(充电终止)
停机模式(R
PROG 未连
接, V
CC<VBAT ,或
VCC<VUV)
●
●
●
65
65
40
130
130
110
μA
μA
μA
VFLOAT
稳定输出(浮充)电压
0℃≤TA≤85℃,
RPROG=10K,IBAT=25mA
4.306
4.35
4.394
V
4.158
4.2
4.242
V
3.663
3.7
3.737
V
IBAT
( 以截止
电压
4.2V
为
例)
BAT 引脚电流
(除说明外 VBAT=4.0V)
RPROG=300K,电流模式
RPROG=10K,电流模式
RPROG=2.2K,电流模式
待机模式,V
BAT=4.3V
停机模式(R
PROG 未连接)
睡眠模式,V
CC=0V
●
●
●
●
2.7
99
450
3.0
110
500
-2.5
±1
0
3.3
121
550
-6
±2
-1
mA
mA
mA
μA
μA
μA
ITRIKL
20%涓流充电电流
VBAT<VTRIKL-0.4V,
RPROG=10K
●
12
18
25
mA
VTRIKL
涓流充
电门限
电压
4.35V、4.2V
RPROG=10K
VBAT 上升
2.8
2.9
3.0
V
3.7V
2.4
2.5
2.6
V
VTRHYS
涓流充电迟滞电压
RPROG=10K
60
80
100
mV
VUV
VCC 欠压闭锁门限
VCC 从低至高
● 3.6
3.8
4.0
V
VUVHYS
VCC 欠压闭锁迟滞
● 150
200
300
mV
VADPT
VCC 自适应启动电压
VCC 从高至低
4.25
4.35
4.45
V
VMSD
手动停机门限电压
PROG 引脚电平上升
PROG 引脚电平下降
●
●
3.40
1.90
3.50
2.00
3.60
2.10
V
V
VASD
VCC-VBAT 闭锁门限电压
VCC 从低到高
VCC 从高到低
60
5
100
30
140
50
mV
mV
ITERM
C/10 终止电流门限
RPROG=10K
RPROG=2.2K
●
●
9
40
11
50
13
60
mA
mA
VPROG
PROG 引脚电压
RPROG=10K,电流模式
● 0.8
0.98
1.2
V
ICHRG
CHRG 引脚漏电流
VCHRG=5V(待机模式)
0
1
μA
VCHRG
CHRG 引脚输出低电压
ICHRG=5mA
0.3
0.6
V
ΔV
RECHRG
再充电电池
门限电压
4.35V
4.20V
VFLOAT-VRECHRG
60
80
100
mV
3.70V
170
230
260
mV
TLIM
限定温度模式中的结温
135
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com