Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4067 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4067
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4067 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP4067 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.0
4
TP4067
封装/订购信息
1
2
3
67bYWW
4
6
CHRG
GND
BAT
PROG
VCC
5
STDBY
SOT-23-6L 封装
订单型号
TP4067-4.35V-SOT26-R
TP4067-4.20V-SOT26-R
TP4067-3.70V-SOT26-R
器件标记
67aYWW→4.35V
67bYWW→4.20V
67cYWW→3.70V
67bYWW(b 可变,代表不同预设电
压。YWW 是生产批号,可变)
引脚功能
CHRG(引脚 1)
:漏极开路输出的充
电状态指示端。当充电器向电池充电
时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电
平,表示充电正在进行;否则 CHRG
管脚处于高阻态。
GND(引脚 2):地
BAT(引脚 3):充电电流输出。该引
脚向电池提供充电电流并将最终浮充
电压调节至 4.2V。该引脚的一个精准
内部电阻分压器设定浮充电压,在停
机模式中,该内部电阻分压器断开。
VCC(引脚 4):正输入电源电压。该
引脚向充电器供电。VCC 的变化范围在
4V 至 8V 之间,并应通过至少一个
10μF 电容器进行旁路。当 VCC 降至
BAT 引脚电压的 30mV 以内,TP4067
进入停机模式,从而使 IBAT 降至 1μA
以下。
STDBY(引脚 5)
:电池充电完成指示
端。当电池充电完成时 STDBY 被内部
开关拉到低电平,表示充电完成。除
此之外,STDBY 管脚将处于高阻态。
PROG(引脚 6):充电电流设定、充
电电流监控和停机引脚。在该引脚与
地之间连接一个精度为 1%的电阻器
RPROG 可以设定充电电流。当在恒定电
流模式下进行充电时,引脚的电压被
维持在 1V。
PROG 引脚还可用来关断充电器。
将设定电阻器与地断接,内部一个
0.2μA 电流将 PROG 引脚拉至高电平。
当该引脚的电压达到 2.7V 的停机门限
电压时,充电器进入停机模式,充电
停止且输入电源电流降至 65μA。重新
将 RPROG 与地相连将使充电器恢复正
常操作状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com