Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4067 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4067
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4067 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4067 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.0
7
TP4067
RON
功率 FET“导通”电阻
(在 V
CC 与 BAT 之间)
0.53
Ω
tss
软启动时间
IBAT=0 至 IBAT=1100V/RPROG
50
μS
tRECHARGE
再充电比较器滤波时间
VBAT 高至低
15
20
25
mS
tTERM
终止比较器滤波时间
IBAT 降至 ICHG/10 以下
15
20
25
mS
IPROG
PROG 引脚上拉电流
0.2
μA
IVIN
VIN 反向漏电流
VIN 端反接,VBAT=VFLOAT
0
10
20
μA
IBAT
电池反向漏电流
电池反接,VIN=5V
2
4.0
10
mA
典型性能特征
恒定电流模式下 PROG 引脚
PROG 引脚电压与温度的
充电电流与 PROG 引脚电
电压与电源电压的关系曲线
关系曲线
压的关系曲线
0.980
0.985
0.990
0.995
1.000
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
1.005
Vbat=VFLOAT-0.2
TA=25℃
RPROG=10K
VCC(V)
1.010
0.980
0.985
0.990
0.995
1.000
-50 -25
0
25
50
75 100
1.005
VCC=5V
Vbat=VFLOAT-0.2
RPROG=10K
TEMPERATURE(℃)
1.010
0
100
200
300
400
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25
500
VCC=5V
TA=25℃
RPROG=2.2K
VPROG(V)
600
稳定输出(浮充)电压与充
稳定输出(浮充)电压与温
稳定输出(浮充)电压与电
电电流的关系曲线
度的关系曲线
源电压的关系曲线
0
100 200 300 400 500 600
Vcc=5V
RPROG=10K
TA=25℃
IBAT(mA)
-50 -25
0
25
50
75 100
VCC=5V
RPROG=10K
TEMPERATURE(℃)
3
4
5
6
7
8
Vcc(V)
3.3
3.5
3.4
3.6
3.8
3.7
3.9
4.1
4.0
4.2
4.4
4.3
4.5
4.35V
4.20V
3.70V
3.3
3.5
3.4
3.6
3.8
3.7
3.9
4.1
4.0
4.2
4.4
4.3
4.5
3.3
3.5
3.4
3.6
3.8
3.7
3.9
4.1
4.0
4.2
4.4
4.3
4.5
4.35V
4.20V
3.70V
4.35V
4.20V
3.70V
VCC=5V
RPROG=10K
TA=25℃
4.35V 充电电流与电池电压的
4.2V 充电电流与电池电压的
3.7V 充电电流与电池电压的
关系曲线
关系曲线
关系曲线
0
100
200
300
400
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
500
VBAT(V)
600
4.2
TA=0℃
TA=25℃
TA=40℃
2.8
VCC=5V
RPROG=2.2K
0
100
200
300
400
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
500
VBAT(V)
600
4.2 4.4
TA=0℃
TA=25℃
TA=40℃
2.8
VCC=5V
RPROG=2.2K
0
100
200
300
400
2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
500
VBAT(V)
600
3.6 3.8
TA=0℃
TA=25℃
TA=40℃
VCC=5V
RPROG=2.2K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com