Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4058 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4058
Description  600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4058 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4058 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4058
9
图
2:一个典型充电循环的状态图
稳定性的考虑
只要电池与充电器的输出端相连,恒定电
压模式反馈环路就能够在未采用一个外部电
容器的情况下保持稳定。在没有接电池时,为
了减小纹波电压,建议采用一个输出电容器。
当采用大数值的低
ESR 陶瓷电容器时,建议
增加一个与电容器串联的
1Ω电阻器。如果使
用的是钽电容,则不需要串联电阻器。
在恒定电流模式中,位于反馈环路中的是
PROG 引脚,而不是电池。恒定电流模式的稳
定性受
PROG 引脚阻抗的影响。当 PROG 引
脚上没有附加电容会减小设定电阻器的最大
容许阻值。
PROG 引脚上的极点频率应保持在
CPROG,则可采用下式来计算 RPROG 的最大电
阻值:
PROG
PROG
C
R
5
10
2
1
对用户来说,他们更感兴趣的可能是充电
电流,而不是瞬态电流。例如,如果一个运行
在低电流模式的开关电源与电池并联,则从
BAT 引脚流出的平均电流通常比瞬态电流脉
冲更加重要。在这种场合,可在
PROG 引脚
上采用一个简单的
RC 滤波器来测量平均的电
池电流(如图
3 所示)。在 PROG 引脚和滤波
电容器之间增设了一个
10k 电阻器以确保稳
定性。
图
3:隔离 PROG 引脚上的容性负载
和滤波电路
功率损耗
TP4058 因热反馈的缘故而减小充电电流
的条件可通过
IC 中的功率损耗来估算。这种
功率损耗几乎全部都是由内部
MOSFET 产生
的――这可由下式近似求出:
BAT
BAT
CC
D
I
V
V
P
)
(
式中的
PD 为耗散的功率,VCC 为输入电源电
压,
VBAT 为电池电压,IBAT 为充电电流。当热
反馈开始对
IC 提供保护时,环境温度近似为:
JA
D
A
P
C
T
 120
JA
BAT
BAT
CC
A
I
V
V
C
T
)
(
120
实例:通过编程使一个从
5V USB 电源获得工
作电源的
TP4058 向一个具有 3.75V 电压的放
电锂离子电池提供
400mA 满幅度电流。假设
JA
为 150℃/W(请参见电路板布局的考虑),
当
TP4058 开始减小充电电流时,环境温度近
似为:
W
C
mA
V
V
C
T
A
/
150
)
400
(
)
75
.
3
5
(
120
C
C
W
C
W
C
T
A
75
120
/
150
5
.
0
120



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com