Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4058 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4058
Description  600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4058 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4058 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4058
7
工作原理
TP4058 是一款采用恒定电流/恒定电压算
法的单节锂离子电池充电器。它能够提供
600mA 的充电电流(借助一个热设计良好的
PCB 布局)和一个内部 P 沟道功率 MOSFET
和热调节电路。无需隔离二极管或外部电流检
测电阻器;因此,基本充电器电路仅需要两个
外部元件。不仅如此,
TP4058 还能够从一个
USB 电源获得工作电源。
正常充电循环
当
Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以
上且在
PROG 引脚与地之间连接了一个精度
为
1%的设定电阻器或当一个电池与充电器输
出端相连时,一个充电循环开始。如果
BAT
引脚电平低于
2.9V,则充电器进入涓流充电
模式。在该模式中,
TP4058 提供约 1/10 的设
定充电电流,以便将电流电压提升至一个安全
的电平,从而实现满电流充电。
当
BAT 引脚电压升至 2.9V 以上时,充电
器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒定的
充电电流。当
BAT 引脚电压达到最终浮充电
压(
4.2V)时,TP4058 进入恒定电压模式,
且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值
的
1/10,充电循环结束。
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在
PROG 引脚与地
之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电
流采用下列公式来计算:
根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,
公式一:
1000
PROG
BAT
R
I
(IBAT≤0.2A)
例一:当需要设置充电电流为
IBAT=0.2A 时,
采用公式一计算得:
1000
5000
0.2
PROG
R
(Ω)
即
RPROG=5kΩ
公式二:
1000
1.3
PROG
BAT
BAT
R
I
I
(IBAT>0.3A)
在大于
0.3A 应用中,芯片热量相对较大,温
度保护会减小充电电流,不同环境测试电流与
公式计算理论值也变的不完全一致。客户应用
中,可根据需求选取合适大小的
RPROG。
RPROG 与充电电流的关系确定可参考下表:
RPROG (k)
IBAT (mA)
20k
50
10k
100
5k
180
4k
220
3k
290
2k
430
1.5k
560
1.4k
600
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降
至设定值的
1/10 时,充电循环被终止。该条
件是通过采用一个内部滤波比较器对
PROG
引脚进行监控来检测的。当
PROG 引脚电压
降至
100mV 以下的时间超过 TERM
t
(一般为
1.8ms)时,充电被终止。充电电流被锁断,
TP4058 进入待机模式,此时输入电源电流降
至 145μA。
(注:C/10 终止在涓流充电和热限
制模式中失效)。
充电时,
BAT 引脚上的瞬变负载会使
PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的
1/10 之间短暂地降至 100mV 以下。终止比较
器上的 1.8ms 滤波时间( TERM
t
)确保这种性
质的瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一
旦平均充电电流降至设定值的 1/10 以下,
TP4058 即终止充电循环并停止通过 BAT 引脚
提供任何电流。在这种状态下,
BAT 引脚上的
所有负载都必须由电池来供电。
在待机模式中,
TP4058 对 BAT 引脚电压
进行连续监控。如果该引脚电压降到 4.1V 的
再充电电门限(
RECHRG
V
)以下,则另一个充电
循环开始并再次向电池供应电流。当在待机模
式中进行充电循环的手动再启动时,必须取消
然后再施加输入电压,或者必须关断充电器并
使用
PROG 引脚进行再启动。图 2 示出了一
个典型充电循环的状态图。
电池反接保护功能
TP4058 具备锂电池反接保护功能,档锂
电池正负极反接于
TP4058 电流输出引脚,



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com