Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4058 Datasheet(PDF) 12 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4058
Description  600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4058 Datasheet(HTML) 12 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4058 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4058 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4058
12
典型应用
全功能单节锂电池
600mA 充电器
具有输入反向极性保护的充电器
(
接耗散电阻,无电池状态红灯闪烁)
无电池不闪灯单节锂电池
520mA 充电器
(无电池红灯灭,不影响其他状态指示)
TP4058 测试使用注意事项
1、TP4058 电流测试中,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,不可
串联电流表,电流表可接在芯片
Vcc 输入端。
2、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议
TP4058 应用中 Vcc 端和 BAT 端分别接 1uF 和 10uF 的电容,如可能还可
各再接一个
0.1u 的陶瓷电容。所有电容位置以靠近芯片引脚为优,不宜
过远。
3、采用 SOT23 封装,大电流应用中(350mA 以上)散热效果不佳可能引起
充电电流受温度保护而减小。客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足
要求,
请根据实际电源电压设计热耗散电阻,芯片
Vcc 端输入电压在 4.6V
为最佳,可得到较大充电电流,一般热耗散电阻为
0.5 至 1 欧姆。良好
的
PCB 板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影
响。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com